Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

813-SL65.0M-16A Fiches technique (PDF) - Oscilent Corporation

813-SL65.0M-16A Datasheet PDF - Oscilent Corporation
No de pièce 813-SL65.0M-16A
Télécharger  813-SL65.0M-16A Télécharger

Taille du fichier   215.15 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  OSCILENT [Oscilent Corporation]
Site Internet  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
Description 65.0MHz IF SAW Filter 16.30 MHz Bandwidth

813-SL65.0M-16A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
813-SL65.0M-16A Datasheet PDF - Oscilent Corporation

No de pièce 813-SL65.0M-16A
Télécharger  813-SL65.0M-16A Click to download

Taille du fichier   215.15 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  OSCILENT [Oscilent Corporation]
Site Internet  http://www.oscilent.com
Logo OSCILENT - Oscilent Corporation
Description 65.0MHz IF SAW Filter 16.30 MHz Bandwidth

813-SL65.0M-16A Fiches technique (HTML) - Oscilent Corporation

813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 1Page - Oscilent Corporation 813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 2Page - Oscilent Corporation 813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 3Page - Oscilent Corporation 813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 4Page - Oscilent Corporation 813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 5Page - Oscilent Corporation 813-SL65.0M-16A Datasheet HTML 6Page - Oscilent Corporation



Numéro de pièce similaire - 813-SL65.0M-16A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Oscilent Corporation
813-SL65.8M-06A OSCILENT-813-SL65.8M-06A Datasheet
220Kb / 6P
   65.8 MHz IF SAW Filter 6.60 MHz Bandwidth
More results


Description similaire - 813-SL65.0M-16A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Transko Electronics, In...
TL06516AV TRANSKO-TL06516AV Datasheet
554Kb / 4P
   65.00MHz IF SAW Filter / 16.30 MHz Bandwidth
Revision 0: 16 Oct. 2008
logo
Oscilent Corporation
835-IF65.0M-09A OSCILENT-835-IF65.0M-09A Datasheet
215Kb / 6P
   65.0MHz IF SAW Filter 9.26 MHz Bandwidth
821-IF65.0M-H OSCILENT-821-IF65.0M-H_14 Datasheet
117Kb / 4P
   65.0MHz IF SAW Filter 10.0MHz Bandwidth
logo
Transko Electronics, In...
TA06530AD TRANSKO-TA06530AD Datasheet
596Kb / 4P
   65.0MHz IF SAW Filter / 29.99MHz Bandwidth
Revision 0: 17 Jul. 2008
logo
Oscilent Corporation
820-IF65.0M-30A OSCILENT-820-IF65.0M-30A Datasheet
218Kb / 6P
   65.0MHz IF SAW Filter 29.99MHz Bandwidth
813-IF70.0M-14D OSCILENT-813-IF70.0M-14D Datasheet
217Kb / 6P
   70.0 MHz IF SAW Filter 14.90 MHz Bandwidth
813-IF70.0M-19A OSCILENT-813-IF70.0M-19A Datasheet
208Kb / 6P
   70.0 MHz IF SAW Filter 19.83 MHz Bandwidth
820-IF120.0M-15A OSCILENT-820-IF120.0M-15A Datasheet
229Kb / 6P
   120.0 MHz IF SAW Filter 15.48 MHz Bandwidth
820-IF260.0M-29A OSCILENT-820-IF260.0M-29A Datasheet
227Kb / 6P
   260.0 MHz IF SAW Filter 29.61 MHz Bandwidth
820-IF260.0M-30A OSCILENT-820-IF260.0M-30A Datasheet
229Kb / 6P
   260.0 MHz IF SAW Filter 30.21 MHz Bandwidth
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com