Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AOD490 Fiches technique (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AOD490 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No de pièce AOD490
Télécharger  AOD490 Télécharger

Taille du fichier   166.05 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AOD490 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AOD490 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No de pièce AOD490
Télécharger  AOD490 Click to download

Taille du fichier   166.05 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AOD490 Fiches technique (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AOD490 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors AOD490 Datasheet HTML 7Page - Alpha & Omega Semiconductors

AOD490 Détails du produit

General Description
The AOD490 uses advanced trench technology with a monolithically integrated Schottky diode to provide excellent RDS(ON),and low gate charge. This device is suitable for use as a low side FET in SMPS, load switching and general purpose applications.

-RoHS Compliant
-Halogen Free*

Features
   VDS (V) = 30V
   ID =40A (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 6.8mΩ (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 8.3mΩ (VGS = 4.5V)

                      100% UIS Tested!
                      100% Rg Tested!




Numéro de pièce similaire - AOD490

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
AOD490 ISC-AOD490 Datasheet
319Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - AOD490

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




À propos de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) est une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (CI).
La société a été fondée en 1995 et a son siège social à San Jose, en Californie.
AOS fournit une large gamme de solutions de gestion de l'énergie pour les applications dans l'électronique grand public, l'informatique, les télécommunications et les systèmes industriels, entre autres.
L'entreprise est connue pour sa technologie de pointe et ses produits innovants, et elle a une forte réputation dans l'industrie des semi-conducteurs.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com