Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC0194A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0194A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TC0194A
Télécharger  TC0194A Télécharger

Taille du fichier   327.12 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 433.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0194A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TC0194A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0194A
Télécharger  TC0194A Click to download

Taille du fichier   327.12 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 433.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm

TC0194A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0194A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0194A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0194A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0194A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TC0194A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0194A GOLLEDGE-TC0194A Datasheet
106Kb / 4P
   SAW Resonator 433.420MHz
More results


Description similaire - TC0194A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TD0116A TAI-SAW-TD0116A Datasheet
258Kb / 6P
   SAW Resonator 1090 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0273A TAI-SAW-TC0273A Datasheet
247Kb / 5P
   SAW Resonator 500.3 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0237A TAI-SAW-TC0237A Datasheet
353Kb / 5P
   SAW Resonator 666.6043 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0248A TAI-SAW-TC0248A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 433.000 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0403A TAI-SAW-TC0403A Datasheet
264Kb / 6P
   SAW Resonator 915.75 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0429A TAI-SAW-TC0429A Datasheet
278Kb / 6P
   SAW Resonator 644.873 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0185A TAI-SAW-TC0185A Datasheet
289Kb / 4P
   SAW Resonator 745.795 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0187A TAI-SAW-TC0187A Datasheet
285Kb / 5P
   SAW Resonator 772.420 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0327BA3510 TAI-SAW-TC0327BA3510 Datasheet
831Kb / 6P
   SAW Resonator 840 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TC0177A TAI-SAW-TC0177A Datasheet
315Kb / 4P
   SAW Resonator 804.681 MHz SMD 3.8X3.8 mm
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com