Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TB0398A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0398A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TB0398A
Télécharger  TB0398A Télécharger

Taille du fichier   187.3 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description 325 MHz IF SAW Filter (SMD 7.0횞5.0 mm)

TB0398A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TB0398A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TB0398A
Télécharger  TB0398A Click to download

Taille du fichier   187.3 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description 325 MHz IF SAW Filter (SMD 7.0횞5.0 mm)

TB0398A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TB0398A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0398A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0398A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0398A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0398A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TB0398A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TB0398A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Golledge Electronics Lt...
TB0398A GOLLEDGE-TB0398A Datasheet
98Kb / 5P
   SAW Filter 325MHz
More results


Description similaire - TB0398A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TB0400A TAI-SAW-TB0400A Datasheet
190Kb / 6P
   480 MHz IF SAW Filter (SMD 7.0횞5.0 mm)
TB1363A TAI-SAW-TB1363A Datasheet
638Kb / 6P
   IF SAW Filter 138 MHz SMD 7.0횞5.0 mm (BW=0.12 MHz)
TB1357A TAI-SAW-TB1357A Datasheet
852Kb / 8P
   IF SAW Filter 50 MHz SMD 7.0횞5.0 mm (BW=10 MHz)
TB0457A TAI-SAW-TB0457A Datasheet
285Kb / 7P
   IF SAW Filter 325 MHz(SMD 7.0X5.0mm)
TB0318A TAI-SAW-TB0318A Datasheet
459Kb / 6P
   SAW Filter 40MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0289A TAI-SAW-TA0289A Datasheet
474Kb / 7P
   SAW Filter 159.0125MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0395A TAI-SAW-TA0395A Datasheet
471Kb / 6P
   SAW Filter 159.1625MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0378A TAI-SAW-TA0378A Datasheet
462Kb / 5P
   SAW Filter 184MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TA0377A TAI-SAW-TA0377A Datasheet
464Kb / 5P
   SAW Filter 169MHz SMD 7.0횞5.0 mm
TB1193A TAI-SAW-TB1193A Datasheet
210Kb / 7P
   SAW Filter 156.25MHz (SMD 7.0횞5.0 mm)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com