Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD5251FVE-TR Fiches technique (PDF) - Rohm

BD5251FVE-TR Datasheet PDF - Rohm
No de pièce BD5251FVE-TR
Télécharger  BD5251FVE-TR Télécharger

Taille du fichier   400.42 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5251FVE-TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BD5251FVE-TR Datasheet PDF - Rohm

No de pièce BD5251FVE-TR
Télécharger  BD5251FVE-TR Click to download

Taille du fichier   400.42 Kbytes
Page   16 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series

BD5251FVE-TR Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button BD5251FVE-TR Datasheet HTML 1Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 2Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 3Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 4Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 5Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 6Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 7Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 8Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 9Page - Rohm BD5251FVE-TR Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

BD5251FVE-TR Détails du produit

Description
ROHM’s BD52□□G/FVE and BD53□□G/FVE series are highly accurate, low current consumption reset IC series with a built-in delay circuit. The lineup was established with tow output types (Nch open drain and CMOS output) and detection voltages range from 2.3V to 6.0V in increments of 0.1V, so that the series may be selected according the application at hand.

Features
1)  Detection voltage: 2.3V to 6.0V (Typ.), 0.1V steps
2)  High accuracy detection voltage: ±1.0%
3)  Ultra-low current consumption: 0.8µA (Typ.)
4)  Nch open drain output (BD52□□G/FVE), CMOS output (BD53□□G/FVE)
5)  Compact packages  VSOF5: BD52□□FVE, BD53□□FVE
                                      SSOP5: BD52□□G, BD53□□G




Numéro de pièce similaire - BD5251FVE-TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD5251FVE-TR ROHM-BD5251FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5251FVE-TR ROHM-BD5251FVE-TR Datasheet
410Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5251FVE-TR ROHM-BD5251FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5251FVE-TR ROHM-BD5251FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5251FVE-TR ROHM-BD5251FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results


Description similaire - BD5251FVE-TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD4142HFV ROHM-BD4142HFV Datasheet
698Kb / 18P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC
BD5231FVE-TR ROHM-BD5231FVE-TR Datasheet
474Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5260 ROHM-BD5260_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-TR ROHM-BD52E23G-TR Datasheet
373Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR Datasheet
308Kb / 12P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5240G-TR ROHM-BD5240G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD52E23G-MTR ROHM-BD52E23G-MTR Datasheet
396Kb / 15P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5223G-TR ROHM-BD5223G-TR_13 Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5229G-TR ROHM-BD5229G-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
BD5228FVE-TR ROHM-BD5228FVE-TR Datasheet
400Kb / 16P
   Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector IC Series
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com