Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KTA1666 Fiches technique (PDF) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1666 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
No de pièce KTA1666
Télécharger  KTA1666 Télécharger

Taille du fichier   128.83 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Site Internet  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Description TRANSISTOR (PNP)

KTA1666 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KTA1666 Datasheet PDF - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

No de pièce KTA1666
Télécharger  KTA1666 Click to download

Taille du fichier   128.83 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  WINNERJOIN [SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD]
Site Internet  http://www.wej.cn
Logo WINNERJOIN - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD
Description TRANSISTOR (PNP)

KTA1666 Fiches technique (HTML) - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1666 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN YONGERJIA INDUSTRY CO.,LTD

KTA1666 Détails du produit

FEATURES
    Power dissipation PCM: 0.5 W (Tamb=25℃)
    Collector current ICM: -2 A
    Collector-base voltage V(BR)CBO: -50 V
    Operating and storage junction temperature range TJ, Tstg: -55℃ to +150℃




Numéro de pièce similaire - KTA1666

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1666 KEC-KTA1666 Datasheet
407Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (POWER AMPLIFIER, POWER SWITCHING)
logo
Weitron Technology
KTA1666 WEITRON-KTA1666 Datasheet
332Kb / 3P
   NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
KTA1666 HTSEMI-KTA1666 Datasheet
370Kb / 1P
   TRANSISTOR (PNP)
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
KTA1666 HOTTECH-KTA1666 Datasheet
222Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
KTA1666 BILIN-KTA1666 Datasheet
205Kb / 4P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results


Description similaire - KTA1666

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
   DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
EMZ8 JIANGSU-EMZ8 Datasheet
4Mb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT3906 JIANGSU-MMDT3906 Datasheet
3Mb / 4P
   DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com