Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MG12300D-BN3MM Fiches technique (PDF) - Littelfuse

MG12300D-BN3MM Datasheet PDF - Littelfuse
No de pièce MG12300D-BN3MM
Télécharger  MG12300D-BN3MM Télécharger

Taille du fichier   1824.3 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description MG12300D-BN3MM Series 300A Dual IGBT

MG12300D-BN3MM Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MG12300D-BN3MM Datasheet PDF - Littelfuse

No de pièce MG12300D-BN3MM
Télécharger  MG12300D-BN3MM Click to download

Taille du fichier   1824.3 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description MG12300D-BN3MM Series 300A Dual IGBT

MG12300D-BN3MM Fiches technique (HTML) - Littelfuse

MG12300D-BN3MM Datasheet HTML 1Page - Littelfuse MG12300D-BN3MM Datasheet HTML 2Page - Littelfuse MG12300D-BN3MM Datasheet HTML 3Page - Littelfuse MG12300D-BN3MM Datasheet HTML 4Page - Littelfuse MG12300D-BN3MM Datasheet HTML 5Page - Littelfuse



Numéro de pièce similaire - MG12300D-BN3MM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
MG12300D-BN2MM LITTELFUSE-MG12300D-BN2MM Datasheet
1Mb / 5P
   MG12300D-BN2MM Series 300A Dual IGBT
More results


Description similaire - MG12300D-BN3MM

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
MG12300D-BN2MM LITTELFUSE-MG12300D-BN2MM Datasheet
1Mb / 5P
   MG12300D-BN2MM Series 300A Dual IGBT
logo
Nihon Inter Electronics...
PDMB300B12C NIEC-PDMB300B12C Datasheet
116Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 300A 1200V
PDMB300A6 NIEC-PDMB300A6 Datasheet
108Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 300A 600V
PDMB300B12 NIEC-PDMB300B12 Datasheet
116Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 300A 1200V
logo
Micross Components
MIMMG300WB120B6TN MICROSS-MIMMG300WB120B6TN Datasheet
2Mb / 5P
   1200V 300A Dual IGBT Module RoHS Compliant
logo
Fuji Electric
4MBI300VG-120R-50 FUJI-4MBI300VG-120R-50 Datasheet
658Kb / 11P
   IGBT MODULE (V series) 1200V / 300A / IGBT, 600V/300A/RB-IGBT, 4 in one package
logo
Littelfuse
MG06300D-BN4MM LITTELFUSE-MG06300D-BN4MM Datasheet
1Mb / 5P
   600V 300A IGBT Module
MG12300D-BA1MM LITTELFUSE-MG12300D-BA1MM Datasheet
1Mb / 6P
   1200V 300A IGBT Module
logo
MacMic
MMG300D120UA6TC MACMIC-MMG300D120UA6TC Datasheet
461Kb / 6P
   1200V 300A IGBT Module
MMG300D170B6EN MACMIC-MMG300D170B6EN Datasheet
308Kb / 5P
   1700V 300A IGBT Module
More results




À propos de Littelfuse


Littelfuse est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection et de contrôle de circuit.
L'entreprise a été fondée en 1927 et a son siège à Chicago, Illinois.
Littelfuse fournit une large gamme de produits, y compris les fusibles, les dispositifs de protection et de contrôle et les produits polymères.
Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Littelfuse est connu pour son expertise en matière de protection des circuits et de la technologie de contrôle et sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables à ses clients.
La société possède des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs exigences et besoins spécifiques.
En plus de son entreprise principale, Littelfuse fournit également des solutions pour les marchés des énergies renouvelables et des centres de données.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com