Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQD1N60C Fiches technique (PDF) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQD1N60C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.
No de pièce FQD1N60C
Télécharger  FQD1N60C Télécharger

Taille du fichier   824.93 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description 600V N-Channel MOSFET

FQD1N60C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQD1N60C Datasheet PDF - Kersemi Electronic Co., Ltd.

No de pièce FQD1N60C
Télécharger  FQD1N60C Click to download

Taille du fichier   824.93 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.
Description 600V N-Channel MOSFET

FQD1N60C Fiches technique (HTML) - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQD1N60C Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. FQD1N60C Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

FQD1N60C Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Corise Semiconductorÿs proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features
• 1A, 600V, RDS(on) = 11.5Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 4.8nC)
• Low Crss ( typical 3.5 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQD1N60C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
640Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
758Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
FQD1N60C FAIRCHILD-FQD1N60C Datasheet
557Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 600 V, 1.0 A, 11.5 廓
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD1N60C ISC-FQD1N60C Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
More results


Description similaire - FQD1N60C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N60 FAIRCHILD-FQB3N60 Datasheet
581Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FCB11N60F FAIRCHILD-FCB11N60F Datasheet
1,004Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCH47N60F_0605 FAIRCHILD-FCH47N60F_0605 Datasheet
978Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCA16N60 FAIRCHILD-FCA16N60_06 Datasheet
962Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQAF7N60 FAIRCHILD-FQAF7N60 Datasheet
578Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCI7N60 FAIRCHILD-FCI7N60 Datasheet
951Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP16N60 FAIRCHILD-FCP16N60 Datasheet
1Mb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
FCD5N60 FAIRCHILD-FCD5N60 Datasheet
947Kb / 9P
   600V N-Channel MOSFET
FQB3N60C FAIRCHILD-FQB3N60C Datasheet
753Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP3N60C FAIRCHILD-FQP3N60C Datasheet
738Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FCP260N60E FAIRCHILD-FCP260N60E Datasheet
283Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com