Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFW720B Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFW720B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce IRFW720B
Télécharger  IRFW720B Télécharger

Taille du fichier   666.68 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 400V N-Channel MOSFET

IRFW720B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IRFW720B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce IRFW720B
Télécharger  IRFW720B Click to download

Taille du fichier   666.68 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 400V N-Channel MOSFET

IRFW720B Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFW720B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor IRFW720B Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

IRFW720B Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supplies and electronic lamp ballasts based on half bridge.

Features
• 3.3A, 400V, RDS(on) = 1.75Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 14 nC)
• Low Crss ( typical 11 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - IRFW720B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRFW710 FAIRCHILD-IRFW710 Datasheet
649Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW710B FAIRCHILD-IRFW710B Datasheet
649Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW730 FAIRCHILD-IRFW730 Datasheet
681Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW730B FAIRCHILD-IRFW730B Datasheet
681Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
IRFW740 FAIRCHILD-IRFW740 Datasheet
678Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - IRFW720B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com