Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRFM214B Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRFM214B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce IRFM214B
Télécharger  IRFM214B Télécharger

Taille du fichier   692.69 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 250V N-Channel MOSFET

IRFM214B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IRFM214B Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce IRFM214B
Télécharger  IRFM214B Click to download

Taille du fichier   692.69 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 250V N-Channel MOSFET

IRFM214B Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRFM214B Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor IRFM214B Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

IRFM214B Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switching DC/DC converters and switch mode power supplies.

Features
• 0.64A, 250V, RDS(on) = 2.0Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 8.1 nC)
• Low Crss ( typical 7.5 pF)
• Fast switching
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - IRFM214B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
IRFM210 FAIRCHILD-IRFM210 Datasheet
705Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
IRFM210A FAIRCHILD-IRFM210A Datasheet
269Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET (200V, 1.5ohm, 0.77A)
IRFM210B FAIRCHILD-IRFM210B Datasheet
705Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - IRFM214B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com