Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HMA2701BR1V Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR1V Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce HMA2701BR1V
Télécharger  HMA2701BR1V Télécharger

Taille du fichier   502.58 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS

HMA2701BR1V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HMA2701BR1V Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce HMA2701BR1V
Télécharger  HMA2701BR1V Click to download

Taille du fichier   502.58 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description FULL PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS

HMA2701BR1V Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR1V Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor HMA2701BR1V Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

HMA2701BR1V Détails du produit

DESCRIPTION

The HMA124, HMA121 series and HMA2701 series consists of a gallium arsenide infrared emitting diode driving a silicon phototransistor in a compact 4-pin mini-flat package. The lead pitch is 2.54 mm.

The HMAA2705 consists of two gallium arsenide infrared emitting diodes, connected in inverse parallel, driving a single silicon phototransistor in a compact 4-pin mini-flat package. The lead pitch is 2.54mm.



FEATURES

• Compact 4-pin package

(2.4 mm maximum standoff height)

• Current Transfer Ratio in selected groups

HMA121: 50–600% HMA2701: 50–300%

HMA121A: 100–300% HMA2701A: 150–300%

HMA121B: 50–150% HMA2701B: 80–160%

HMA121C: 100–200% HMA124: 100% MIN

HMA121D: 50–100% HMAA2705: 50–300%

HMA121E: 150–300%

HMA121F: 100–600%

• Available in tape and reel quantities of 500 and 2500.

• Applicable to Infrared Ray reflow (230°C max, 30 seconds.)

• Creepage ≥5 mm, typical 5.2 mm

• Clearance ≥5 mm, typical 5.2 mm




Numéro de pièce similaire - HMA2701BR1V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Littelfuse
HMA271-73 LITTELFUSE-HMA271-73 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
HMA271-78 LITTELFUSE-HMA271-78 Datasheet
455Kb / 4P
   H/I-Series
More results


Description similaire - HMA2701BR1V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FODM2705R2 FAIRCHILD-FODM2705R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2705R1 FAIRCHILD-FODM2705R1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR1 FAIRCHILD-FODM121AR1 Datasheet
632Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121 FAIRCHILD-FODM121 Datasheet
634Kb / 10P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM124R2V FAIRCHILD-FODM124R2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121BR2 FAIRCHILD-FODM121BR2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM121AR2V FAIRCHILD-FODM121AR2V Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
FODM2701R2 FAIRCHILD-FODM2701R2 Datasheet
1Mb / 11P
   4-Pin Full Pitch Mini-Flat Package Transistor Output Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280_06 Datasheet
510Kb / 9P
   Half Pitch Mini-Flat Package 4-Pin Optocouplers
HMHAA280 FAIRCHILD-HMHAA280 Datasheet
533Kb / 9P
   HALF PITCH MINI-FLAT PACKAGE 4-PIN OPTOCOUPLERS
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com