Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HLMP-0400 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

HLMP-0400 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce HLMP-0400
Télécharger  HLMP-0400 Télécharger

Taille du fichier   36.45 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 2.5 X 7.4 mm RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS

HLMP-0400 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HLMP-0400 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce HLMP-0400
Télécharger  HLMP-0400 Click to download

Taille du fichier   36.45 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 2.5 X 7.4 mm RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS

HLMP-0400 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

HLMP-0400 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor HLMP-0400 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor

HLMP-0400 Détails du produit

DESCRIPTION
The HLMP-0X0X series of rectangular lamps are direct replacements for Agilent’s series with the same part numbers. The series is similar to MV5X123 except for the larger lens size. Like the MV5X123, the HLMP-0X0X is stackable. The lamps are tinted and diffused.

FEATURES
• Wide viewing angle
• Solid state reliability
• Perfect for panel indicators




Numéro de pièce similaire - HLMP-0400

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
QT Optoelectronics
HLMP-0400 QT-HLMP-0400 Datasheet
252Kb / 3P
   RECTANCULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-0400 HP-HLMP-0400 Datasheet
146Kb / 4P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
More results


Description similaire - HLMP-0400

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
L173 ETC-L173 Datasheet
163Kb / 5P
   2.5 X 5 MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
Kingbright Corporation
L-513 KINGBRIGHT-L-513 Datasheet
178Kb / 6P
   2.5 X 5MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
List of Unclassifed Man...
L513HDT ETC-L513HDT Datasheet
178Kb / 6P
   2.5 X 5MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
QT Optoelectronics
MV53123 QT-MV53123 Datasheet
227Kb / 3P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV53123 FAIRCHILD-MV53123 Datasheet
251Kb / 4P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
MV53124A FAIRCHILD-MV53124A Datasheet
281Kb / 4P
   RECTANGULAR SOLID STATE LAMPS
logo
Broadcom Corporation.
HLMP-R100 BOARDCOM-HLMP-R100 Datasheet
223Kb / 8P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HLMP-R100 HP-HLMP-R100 Datasheet
146Kb / 4P
   2.5 mm x 7.6 mm Rectangular LED Lamps
logo
List of Unclassifed Man...
L113HDT ETC-L113HDT Datasheet
179Kb / 6P
   2 X 5 MM RECTANGULAR SOLID LAMPS
logo
Fairchild Semiconductor
MV52123 FAIRCHILD-MV52123 Datasheet
432Kb / 4P
   SOLID STATE LED LAMP RECTANGULAR 2 X 5 mm LED LAMPS
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com