Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDD850N10L Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDD850N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDD850N10L
Télécharger  FDD850N10L Télécharger

Taille du fichier   316.81 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench MOSFET 100 V, 15.7 A, 75 m Ohm

FDD850N10L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDD850N10L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDD850N10L
Télécharger  FDD850N10L Click to download

Taille du fichier   316.81 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel PowerTrench MOSFET 100 V, 15.7 A, 75 m Ohm

FDD850N10L Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDD850N10L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD850N10L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FDD850N10L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD850N10L ISC-FDD850N10L Datasheet
330Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDD850N10LD FAIRCHILD-FDD850N10LD Datasheet
813Kb / 11P
   BoostPak (N-Channel PowerTrench짰 MOSFET Diode)
More results


Description similaire - FDD850N10L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDT86106LZ FAIRCHILD-FDT86106LZ Datasheet
360Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET 100 V, 3.2 A, 108 m Ohm
logo
ON Semiconductor
FDWS86068-F085 ONSEMI-FDWS86068-F085 Datasheet
156Kb / 6P
   N-Channel POWERTRENCH MOSFET 100 V, 80 A, 6.4 m
March, 2018 ??Rev. 2
HUF75652G3 ONSEMI-HUF75652G3 Datasheet
545Kb / 12P
   MOSFET ??Power, N-Channel, Ultrafet 100 V, 75 A, 8 m
March, 2020 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD86326 FAIRCHILD-FDD86326 Datasheet
171Kb / 6P
   N-Channel Shielded Gate PowerTrench MOSFET 80 V, 37 A, 23 m Ohm
logo
ON Semiconductor
FDBL86066-F085 ONSEMI-FDBL86066-F085 Datasheet
483Kb / 8P
   N?륝hannel POWERTRENCH MOSFET 100 V, 240 A, 4.1 m
January, 2018 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7570S FAIRCHILD-FDMS7570S Datasheet
347Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench SyncFETTM 25 V, 49 A, 1.95 m Ohm
logo
ON Semiconductor
FDC642P-F085 ONSEMI-FDC642P-F085 Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7608S FAIRCHILD-FDMS7608S Datasheet
386Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench MOSFET Q1: 30 V, 22 A, 10.0 m Ohm Q2: 30 V, 30 A, 6.3 m Ohm
logo
ON Semiconductor
HUF75645P3 ONSEMI-HUF75645P3 Datasheet
465Kb / 11P
   N-Channel UltraFET Power MOSFET 100 V, 75 A, 14 m廓
October-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDMC86106LZ FAIRCHILD-FDMC86106LZ_13 Datasheet
278Kb / 7P
   N-Channel Shielded Gate PowerTrench MOSFET 100 V, 7.5 A, 103 m廓
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com