Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQD30N06L Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQD30N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQD30N06L
Télécharger  FQD30N06L Télécharger

Taille du fichier   649.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD30N06L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQD30N06L Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQD30N06L
Télécharger  FQD30N06L Click to download

Taille du fichier   649.71 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60V LOGIC N-Channel MOSFET

FQD30N06L Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQD30N06L Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD30N06L Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FQD30N06L Détails du produit

General Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for low voltage applications such as automotive, DC/DC converters, and high efficiency switching for power management in portable and battery operated products.

Features
• 24A, 60V, RDS(on) = 0.039Ω @ VGS = 10V
• Low gate charge ( typical 15 nC)
• Low Crss ( typical 50 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• 150°C maximum junction temperature rating
• Low level gate drive requirements allowing direct operation form logic drivers
• RoHS Compliant




Numéro de pièce similaire - FQD30N06L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQD30N06L FAIRCHILD-FQD30N06L Datasheet
739Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD30N06LTM FAIRCHILD-FQD30N06LTM Datasheet
739Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - FQD30N06L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB20N06L FAIRCHILD-FQB20N06L Datasheet
680Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP20N06L FAIRCHILD-FQP20N06L Datasheet
673Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQP50N06L FAIRCHILD-FQP50N06L Datasheet
647Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF20N06L FAIRCHILD-FQPF20N06L Datasheet
661Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU20N06L KERSEMI-KSMU20N06L Datasheet
1Mb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP30N06L FAIRCHILD-FQP30N06L Datasheet
623Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQPF50N06L FAIRCHILD-FQPF50N06L Datasheet
664Kb / 8P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
FQU20N06L FAIRCHILD-FQU20N06L_09 Datasheet
860Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM50N06L KERSEMI-KSM50N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
KSM30N06L KERSEMI-KSM30N06L Datasheet
1Mb / 6P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD13N06L FAIRCHILD-FQD13N06L Datasheet
653Kb / 9P
   60V LOGIC N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com