Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQAF9N50 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQAF9N50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQAF9N50
Télécharger  FQAF9N50 Télécharger

Taille du fichier   691.7 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 500V N-Channel MOSFET

FQAF9N50 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQAF9N50 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQAF9N50
Télécharger  FQAF9N50 Click to download

Taille du fichier   691.7 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 500V N-Channel MOSFET

FQAF9N50 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQAF9N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF9N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQAF9N50 Détails du produit

Features
• 7.2A,500V, RDS(on) = 0.73Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 28 nC)
• Low Crss ( typical 20 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQAF9N50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF9N50 ISC-FQAF9N50 Datasheet
328Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FQAF9N50

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com