Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQAF17N40 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQAF17N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQAF17N40
Télécharger  FQAF17N40 Télécharger

Taille du fichier   707.45 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 400V N-Channel MOSFET

FQAF17N40 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQAF17N40 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQAF17N40
Télécharger  FQAF17N40 Click to download

Taille du fichier   707.45 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 400V N-Channel MOSFET

FQAF17N40 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQAF17N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF17N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FQAF17N40 Détails du produit

Features
• 12.2A, 400V, RDS(on) = 0.27Ω @VGS = 10 V
• Low gate charge ( typical 45 nC)
• Low Crss ( typical 30 pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability




Numéro de pièce similaire - FQAF17N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF17N40 ISC-FQAF17N40 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FQAF17N40

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com