Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDN335N Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDN335N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDN335N
Télécharger  FDN335N Télécharger

Taille du fichier   210.05 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDN335N Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDN335N Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDN335N
Télécharger  FDN335N Click to download

Taille du fichier   210.05 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET

FDN335N Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDN335N Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDN335N Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDN335N Détails du produit

General Description
This N-Channel 2.5V specified MOSFET is produced using Fairchild Semiconductors advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize the on-state resistance and yet maintain low gate charge for superior switching performance.

Features
• 1.7 A, 20 V.
   RDS(ON) = 0.07 Ω @ VGS = 4.5 V
   RDS(ON) = 0.100 Ω @ VGS = 2.5 V.
• Low gate charge (3.5nC typical).
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON).
• High power and current handling capability.

Applications
• DC/DC converter
• Load switch




Numéro de pièce similaire - FDN335N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
FDN335N HTSEMI-FDN335N Datasheet
1Mb / 4P
   20 V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDN335N UMW-FDN335N Datasheet
384Kb / 3P
   SOT-23 Plastic-Encapsulate MOSFETS
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDN335N-NL VBSEMI-FDN335N-NL Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Description similaire - FDN335N

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDC637AN FAIRCHILD-FDC637AN Datasheet
240Kb / 8P
   Single N-Channel, 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6305N FAIRCHILD-FDC6305N Datasheet
246Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6890A FAIRCHILD-FDS6890A Datasheet
241Kb / 8P
   Dual N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDZ201N FAIRCHILD-FDZ201N Datasheet
37Kb / 4P
   N-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM BGA MOSFET
FDC640P FAIRCHILD-FDC640P Datasheet
261Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC6327C FAIRCHILD-FDC6327C Datasheet
323Kb / 12P
   Dual N & P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDS6576 FAIRCHILD-FDS6576 Datasheet
607Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
USB10P FAIRCHILD-USB10P Datasheet
279Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
FDR838P FAIRCHILD-FDR838P Datasheet
204Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrenchTM MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com