Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDC642P Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC642P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDC642P
Télécharger  FDC642P Télécharger

Taille du fichier   269.68 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench?줞OSFET

FDC642P Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDC642P Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDC642P
Télécharger  FDC642P Click to download

Taille du fichier   269.68 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel 2.5V Specified PowerTrench?줞OSFET

FDC642P Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC642P Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDC642P Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDC642P Détails du produit

P-Channel 2.5V Specified PowerTrench™ MOSFET




Numéro de pièce similaire - FDC642P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
FDC642P-F085 ONSEMI-FDC642P-F085 Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
FDC642P-F085P ONSEMI-FDC642P-F085P Datasheet
1Mb / 9P
   MOSFET ??P-Channel, POWERTRENCH -20 V, -4 A, 100 m
September, 2020 ??Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDC642P FAIRCHILD-FDC642P_09 Datasheet
263Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -20V, -4A, 100m廓
FDC642P_F085 FAIRCHILD-FDC642P_F085 Datasheet
132Kb / 5P
   FDC642P P-Channel 2.5V specified PowerTrench MOSFET
More results


Description similaire - FDC642P

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ204P FAIRCHILD-FDZ204P Datasheet
195Kb / 6P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDZ206P FAIRCHILD-FDZ206P Datasheet
219Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench
FDC634P FAIRCHILD-FDC634P_01 Datasheet
138Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
SI4463DY FAIRCHILD-SI4463DY Datasheet
49Kb / 3P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC638P FAIRCHILD-FDC638P_01 Datasheet
156Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDN302P FAIRCHILD-FDN302P Datasheet
103Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDN342P FAIRCHILD-FDN342P Datasheet
307Kb / 8P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench??MOSFET
FDR840P FAIRCHILD-FDR840P Datasheet
78Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
FDC602P FAIRCHILD-FDC602P_01 Datasheet
66Kb / 5P
   P-Channel 2.5V PowerTrench Specified MOSFET
FDW264P FAIRCHILD-FDW264P Datasheet
153Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com