Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDC6330 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDC6330 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDC6330
Télécharger  FDC6330 Télécharger

Taille du fichier   185.76 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Integrated Load Switch

FDC6330 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDC6330 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDC6330
Télécharger  FDC6330 Click to download

Taille du fichier   185.76 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description Integrated Load Switch

FDC6330 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDC6330 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6330 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

FDC6330 Détails du produit

General Description

This device is particularly suited for compact power management in portable electronic equipment where 3V to 20V input and 2.3A output current capability are needed. This load switch integrates a small N-Channel power MOSFET (Q1) which drives a large P-Channel power MOSFET (Q2) in one tiny SuperSOTTM-6 package.



Features

• VDROP = 0.2V @ VIN = 12V, IL =2.5 A. R(ON) = 0.08 Ω

  VDROP = 0.2V @ VIN = 5V,IL = 1.6 A. R(ON)= 0.125 Ω.

• Control MOSFET (Q1) includes Zener protection for ESD ruggedness (>6kV Human Body Model).

• High performance PowerTrenchTM technology for extremely low on-resistance.

• SuperSOTTM-6 package design using copper lead frame for superior thermal and electrical capabilities.



Applications

• Power management

• Load actuation



 




Numéro de pièce similaire - FDC6330

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
FDC6330L ONSEMI-FDC6330L Datasheet
291Kb / 4P
   Integrated Load Switch
October-2017, Rev. 2
More results


Description similaire - FDC6330

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6342L FAIRCHILD-FDG6342L Datasheet
1Mb / 4P
   Integrated Load Switch
FDC6331L FAIRCHILD-FDC6331L Datasheet
57Kb / 4P
   Integrated Load Switch
logo
ON Semiconductor
FDC6329L ONSEMI-FDC6329L Datasheet
427Kb / 4P
   Integrated Load Switch
October-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6901L FAIRCHILD-FDC6901L Datasheet
121Kb / 5P
   Integrated Load Switch
FDC6323L FAIRCHILD-FDC6323L Datasheet
264Kb / 10P
   Integrated Load Switch
logo
ON Semiconductor
FDC6324L ONSEMI-FDC6324L Datasheet
242Kb / 7P
   Integrated Load Switch
October-2017, Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ2040L FAIRCHILD-FDZ2040L Datasheet
738Kb / 11P
   Integrated Load Switch
FDG6324L FAIRCHILD-FDG6324L Datasheet
173Kb / 7P
   Integrated Load Switch
FDC6325L FAIRCHILD-FDC6325L Datasheet
98Kb / 5P
   Integrated Load Switch
FDC6329L FAIRCHILD-FDC6329L Datasheet
282Kb / 7P
   Integrated Load Switch
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com