Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AO4419 Fiches technique (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4419 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No de pièce AO4419
Télécharger  AO4419 Télécharger

Taille du fichier   274.52 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description 30V P-Channel MOSFET

AO4419 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AO4419 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No de pièce AO4419
Télécharger  AO4419 Click to download

Taille du fichier   274.52 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description 30V P-Channel MOSFET

AO4419 Fiches technique (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4419 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4419 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4419 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4419 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4419 Datasheet HTML 5Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4419 Datasheet HTML 6Page - Alpha & Omega Semiconductors

AO4419 Détails du produit

General Description
The AO4419 combines advanced trench MOSFET technology with a low resistance package to provide extremely low RDS(ON). This device is ideal for load switch and battery protection applications.

Product Summary
   VDS                                     -30V
   ID(at VGS=-10V)                     -9.7A
   RDS(ON)(at VGS=-10V)            < 20mΩ
   RDS(ON)(at VGS= -4.5V)           < 35mΩ

   100% UIS Tested
   100% Rg Tested




Numéro de pièce similaire - AO4419

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
AO4419 ETC-AO4419 Datasheet
1Mb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4419 WHXPCB-AO4419 Datasheet
2Mb / 6P
   30V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4419 KEXIN-AO4419 Datasheet
1Mb / 5P
   P-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4419 VBSEMI-AO4419 Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AO4419 DOINGTER-AO4419 Datasheet
555Kb / 4P
   P-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results


Description similaire - AO4419

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4447A AOSMD-AO4447A Datasheet
194Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
AO4801A AOSMD-AO4801A_11 Datasheet
279Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
AON2705 AOSMD-AON2705 Datasheet
398Kb / 6P
   30V P-Channel MOSFET
AOD403 AOSMD-AOD403_11 Datasheet
414Kb / 6P
   30V P-Channel MOSFET
AO4415 AOSMD-AO4415 Datasheet
172Kb / 4P
   30V P-Channel MOSFET
AO3407A AOSMD-AO3407A_11 Datasheet
489Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
AO3409 AOSMD-AO3409_11 Datasheet
239Kb / 5P
   30V P-Channel MOSFET
More results




À propos de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) est une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (CI).
La société a été fondée en 1995 et a son siège social à San Jose, en Californie.
AOS fournit une large gamme de solutions de gestion de l'énergie pour les applications dans l'électronique grand public, l'informatique, les télécommunications et les systèmes industriels, entre autres.
L'entreprise est connue pour sa technologie de pointe et ses produits innovants, et elle a une forte réputation dans l'industrie des semi-conducteurs.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com