Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HFE1600 Fiches technique (PDF) - TDK Electronics

HFE1600 Datasheet PDF - TDK Electronics
No de pièce HFE1600
Télécharger  HFE1600 Télécharger

Taille du fichier   1001.17 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description 1600W 1U Front End Power Supplies

HFE1600 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HFE1600 Datasheet PDF - TDK Electronics

No de pièce HFE1600
Télécharger  HFE1600 Click to download

Taille du fichier   1001.17 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  TDK [TDK Electronics]
Site Internet  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics
Description 1600W 1U Front End Power Supplies

HFE1600 Fiches technique (HTML) - TDK Electronics

HFE1600 Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics HFE1600 Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics

HFE1600 Détails du produit

Features
◆ 1U rackmount containing up to 5 units
◆ Internal ORing MOSFET & Current Share
◆ High Efficiency
◆ Up to 7600W in 1U rack
◆ Full array of signals available




Numéro de pièce similaire - HFE1600

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
HFE1600 TDK-HFE1600 Datasheet
705Kb / 2P
   1600W 1U Front End Power Supplies
HFE1600-12 TDK-HFE1600-12 Datasheet
166Kb / 1P
   AC-DC Power Supplies
HFE1600-12-S TDK-HFE1600-12-S Datasheet
166Kb / 1P
   AC-DC Power Supplies
HFE1600-24 TDK-HFE1600-24 Datasheet
166Kb / 1P
   AC-DC Power Supplies
HFE1600-24-S TDK-HFE1600-24-S Datasheet
166Kb / 1P
   AC-DC Power Supplies
More results


Description similaire - HFE1600

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TDK Electronics
RFE1600 TDK-RFE1600 Datasheet
705Kb / 2P
   1600W 1U Front End Power Supplies
HFE2500 TDK-HFE2500 Datasheet
1Mb / 2P
   2500W 1U Front End Power Supplies
logo
Mean Well Enterprises C...
RCP-1600 MEANWELL-RCP-1600 Datasheet
200Kb / 6P
   1600W Rack Mountable Front End Rectifier
logo
TDK Electronics
FPSS1U TDK-FPSS1U Datasheet
278Kb / 2P
   1000W Front End Power Supplies
logo
Murata Manufacturing Co...
D1U54-D-1200-12-HC4PC MURATA-D1U54-D-1200-12-HC4PC Datasheet
259Kb / 6P
   54mm 1U Front End DC-DC Power Converter
logo
Murata Power Solutions ...
D1U54-HD-1200-12-HA4C MURATA-PS-D1U54-HD-1200-12-HA4C Datasheet
452Kb / 8P
   54mm 1U Front End HVDC Power Supply Converter
D1U54-D-1200-12-HX4PC MURATA-PS-D1U54-D-1200-12-HX4PC Datasheet
259Kb / 6P
   54mm 1U Front End DC-DC Power Converter
logo
Bel Fuse Inc.
PFE1500 BEL-PFE1500 Datasheet
2Mb / 27P
   AC-DC FRONT-END POWER SUPPLIES
logo
Murata Power Solutions ...
D1U86P-W-1600-12-HBXDC MURATA-PS-D1U86P-W-1600-12-HBXDC Datasheet
216Kb / 6P
   86mm 1U Front End AC-DC Power Supply
D1U86P MURATA-PS-D1U86P Datasheet
216Kb / 6P
   86mm 1U Front End AC-DC Power Supply
More results




À propos de TDK Electronics


TDK Electronics est une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.
TDK Electronics est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants électroniques tels que les condensateurs, les inductances et les perles de ferrite à utiliser dans un large éventail d'applications, notamment l'électronique grand public, les automobiles et les systèmes industriels.
L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com