Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SS38 Fiches technique (PDF) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SS38 Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
No de pièce SS38
Télécharger  SS38 Télécharger

Taille du fichier   150.91 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers

SS38 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SS38 Datasheet PDF - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

No de pièce SS38
Télécharger  SS38 Click to download

Taille du fichier   150.91 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LUGUANG [Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd]
Site Internet  http://www.luguang.cn/web_en/index.html
Logo LUGUANG - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd
Description Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers

SS38 Fiches technique (HTML) - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SS38 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd SS38 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Luguang Electronic Technology Co., Ltd

SS38 Détails du produit

REVERSE VOLTAGE: 20 - 100 V

FORWARD CURRENT: 3.0 A



Features

◇ Low forward voltage

◇ Schottky barrier rectifier

◇ Guardring protection

◇ Reverse energy tested

◇ High current capability

◇ Extremely low thermal resistance



 




Numéro de pièce similaire - SS38

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
SS38 BILIN-SS38 Datasheet
156Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Fairchild Semiconductor
SS38 FAIRCHILD-SS38 Datasheet
82Kb / 4P
   3.0 Ampere Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shanghai Yint Electroni...
SS38 YINT-SS38 Datasheet
453Kb / 3P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SS38 DGNJDZ-SS38 Datasheet
258Kb / 2P
   3.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Frontier Electronics.
SS38 FRONTIER-SS38 Datasheet
124Kb / 2P
   3A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Description similaire - SS38

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com