Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SM107 Fiches technique (PDF) - Frontier Electronics.

SM107 Datasheet PDF - Frontier Electronics.
No de pièce SM107
Télécharger  SM107 Télécharger

Taille du fichier   126.5 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SM107 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SM107 Datasheet PDF - Frontier Electronics.

No de pièce SM107
Télécharger  SM107 Click to download

Taille du fichier   126.5 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  FRONTIER [Frontier Electronics.]
Site Internet  http://www.frontierusa.com
Logo FRONTIER - Frontier Electronics.
Description 1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS

SM107 Fiches technique (HTML) - Frontier Electronics.

SM107 Datasheet HTML 1Page - Frontier Electronics. SM107 Datasheet HTML 2Page - Frontier Electronics.

SM107 Détails du produit

FEATURES
   EXTREMELY LOW VF
   LOW STORED CHARGE, MAJORITY CARRIER CONDUCTION
   LOW POWER LOSS / HIGH EFFICIENCY
   UL 94V-0 FLAME RETARDANT EPOXY MOLDING COMPOUND

MECHANICAL DATA
CASE: TRANSFER MOLDED, MELF, DIMENSIONS IN INCHES AND (MILLIMETERS)
TERMINALS: SOLDERABLE PER MIL-STD-750, METHOD 2026
POLARITY: CATHODE INDICATED BY COLOR BAND
WEIGHT: 0.135 GRAMS




Numéro de pièce similaire - SM107

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DAESAN ELECTRONIC CORP.
SM107 DAESAN-SM107 Datasheet
232Kb / 2P
   CURRENT 1.0 AMPERES VOLTAGE 50 TO 1000 VOLTS
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SM107 SUNMATE-SM107 Datasheet
325Kb / 2P
   SUFACE MOUNT FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
logo
Frontier Electronics.
SM107-LFR FRONTIER-SM107-LFR Datasheet
126Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
List of Unclassifed Man...
SM107.SA ETC2-SM107.SA Datasheet
3Mb / 4P
   General Purpose Tweezers
More results


Description similaire - SM107

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Frontier Electronics.
FM120-N FRONTIER-FM120-N Datasheet
119Kb / 2P
   1A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Chip Integration Techno...
B120W CITC-B120W Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B140WS CITC-B140WS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12A CITC-SK12A Datasheet
152Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12AS CITC-SK12AS Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK12B CITC-SK12B Datasheet
96Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SL12A CITC-SL12A Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLS12B CITC-SLS12B Datasheet
91Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
B120LWG-S CITC-B120LWG-S Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SKL16ASG CITC-SKL16ASG Datasheet
459Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SLL12AS CITC-SLL12AS Datasheet
90Kb / 3P
   1A Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com