Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK3018 Fiches technique (PDF) - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SK3018 Datasheet PDF - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
No de pièce 2SK3018
Télécharger  2SK3018 Télécharger

Taille du fichier   984.65 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
Description N-Channel Enhancement Mode MOSFET

2SK3018 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SK3018 Datasheet PDF - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

No de pièce 2SK3018
Télécharger  2SK3018 Click to download

Taille du fichier   984.65 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  HTSEMI [Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.]
Site Internet  http://www.htsemi.com
Logo HTSEMI - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.
Description N-Channel Enhancement Mode MOSFET

2SK3018 Fiches technique (HTML) - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SK3018 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. 2SK3018 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. 2SK3018 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd. 2SK3018 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Jin Yu Semiconductor Co., Ltd.

2SK3018 Détails du produit

• Structure

Silicon N-channel MOSFET



• Features

1) Low on-resistance.

2) Fast switching speed.

3) Low voltage drive (2.5V) makes this device ideal for portable equipment.

4) Easily designed drive circuits.

5) Easy to parallel.



• Applications

Interfacing, switching (30V, 100mA)




Numéro de pièce similaire - 2SK3018

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
2SK3018 ROHM-2SK3018 Datasheet
89Kb / 5P
   Small switching (30V, 0.1A)
logo
Shenzhen Tuofeng Semico...
2SK3018 TUOFENG-2SK3018 Datasheet
2Mb / 4P
   N-Channel 30-V(D-S) MOSFET
Mar,2018 V1.0
logo
Rohm
2SK3018 ROHM-2SK3018 Datasheet
89Kb / 4P
   2.5V Drive Nch MOS FET
logo
Shenzhen Luguang Electr...
2SK3018 LUGUANG-2SK3018 Datasheet
1Mb / 5P
   SOT-323 Plastic-Encapsulate N-channel MOSFETS
Revision:20220701-P1
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK3018 KEXIN-2SK3018 Datasheet
81Kb / 2P
   N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - 2SK3018

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Central Semiconductor C...
2N7002 CENTRAL-2N7002 Datasheet
80Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE MOSFET
logo
AUK corp
STK0602U AUK-STK0602U Datasheet
261Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK1828K AUK-STK1828K Datasheet
282Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
STK7002 AUK-STK7002 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPN3406 SYNC-POWER-SPN3406 Datasheet
198Kb / 8P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFP60N03 GE-GFP60N03 Datasheet
115Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM6928 ANPEC-APM6928 Datasheet
153Kb / 9P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
General Semiconductor
GFB70N03 GE-GFB70N03 Datasheet
102Kb / 5P
   N-Channel Enhancement-Mode MOSFET
logo
Anpec Electronics Corop...
APM3011N ANPEC-APM3011N Datasheet
606Kb / 11P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM2324A ANPEC-APM2324A Datasheet
183Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
APM9968C ANPEC-APM9968C Datasheet
130Kb / 10P
   N-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com