Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC74LVX374 Fiches technique (PDF) - Motorola, Inc

MC74LVX374 Datasheet PDF - Motorola, Inc
No de pièce MC74LVX374
Télécharger  MC74LVX374 Télécharger

Taille du fichier   167.13 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX374 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC74LVX374 Datasheet PDF - Motorola, Inc

No de pièce MC74LVX374
Télécharger  MC74LVX374 Click to download

Taille du fichier   167.13 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS

MC74LVX374 Fiches technique (HTML) - Motorola, Inc

MC74LVX374 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LVX374 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LVX374 Détails du produit

The MC74LVX374 is an advanced high speed CMOS octal D–type flip–flop with 3–state outputs. The inputs tolerate voltages up to 7V, allowing the interface of 5V systems to 3V systems.
This 8–bit D–type flip–flop is controlled by a clock input and an output enable input. When the output enable input is high, the eight outputs are in a high impedance state.
   
• High Speed: fmax = 160MHz (Typ) at VCC = 3.3V
• Low Power Dissipation: ICC = 4µA (Max) at TA = 25°C
• Power Down Protection Provided on Inputs
• Balanced Propagation Delays
• Low Noise: VOLP = 0.8V (Max)
• Pin and Function Compatible with Other Standard Logic Families
• Latchup Performance Exceeds 300mA
• ESD Performance: HBM > 2000V; Machine Model > 200V
   




Numéro de pièce similaire - MC74LVX374

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LVX374 ONSEMI-MC74LVX374 Datasheet
101Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX374 ONSEMI-MC74LVX374 Datasheet
118Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 4
MC74LVX374DTR2 ONSEMI-MC74LVX374DTR2 Datasheet
101Kb / 8P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs With 5V?뭈olerant Inputs
March, 2005 ??Rev. 2
MC74LVX374DTR2G ONSEMI-MC74LVX374DTR2G Datasheet
145Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
May, 2011 ??Rev. 3
MC74LVX374DTR2G ONSEMI-MC74LVX374DTR2G Datasheet
118Kb / 7P
   Octal D-Type Flip-Flop with 3-State Outputs
August, 2014 ??Rev. 4
More results


Description similaire - MC74LVX374

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LVX14 ONSEMI-MC74LVX14 Datasheet
139Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
MC74LVX32 ONSEMI-MC74LVX32 Datasheet
132Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Motorola, Inc
MC74LVX574 MOTOROLA-MC74LVX574 Datasheet
147Kb / 8P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX373 MOTOROLA-MC74LVX373 Datasheet
168Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
Analog Devices
ADG741 AD-ADG741_15 Datasheet
315Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. A
ADG722 AD-ADG722_15 Datasheet
274Kb / 16P
   CMOS, Low Voltage
Rev. E
logo
Motorola, Inc
MC74LVX125 MOTOROLA-MC74LVX125 Datasheet
147Kb / 6P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVX245 MOTOROLA-MC74LVX245 Datasheet
163Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS
MC74LVXC3245 MOTOROLA-MC74LVXC3245 Datasheet
139Kb / 9P
   LOW-VOLTAGE CMOS
logo
ON Semiconductor
MC74LVX08 ONSEMI-MC74LVX08 Datasheet
133Kb / 5P
   LOW-VOLTAGE CMOS
REV 0
logo
Analog Devices
ADG736L AD-ADG736L_15 Datasheet
269Kb / 12P
   CMOS Low Voltage
REV. 0
More results




À propos de Motorola, Inc


Motorola, Inc. était une société américaine de télécommunications multinationales fondée en 1928. Elle était basée à Schaumburg, Illinois et était l'un des plus grands fournisseurs de téléphones portables, d'équipement de télécommunication et de semi-conducteurs. Tout au long de son histoire, Motorola était connue pour son innovation dans le domaine des télécommunications, notamment le développement du premier téléphone cellulaire disponible dans le monde, le Dynatac, et le premier pager à double sens au monde, le Pageboy.

En 2011, Motorola s'est divisée en deux sociétés distinctes: Motorola Mobility et Motorola Solutions. Motorola Mobility a ensuite été acquise par Google en 2012 et est maintenant une filiale de Lenovo. Motorola Solutions se concentre sur les solutions de sécurité publique et de communication commerciale et industrielle. La société propose une large gamme de produits, notamment des radios bidirectionnelles, des appareils informatiques mobiles et des équipements d'infrastructure réseau.

Motorola était l'un des pionniers de l'industrie du téléphone portable et a une riche histoire d'innovation et de progrès technologiques. L'héritage de l'entreprise se poursuit par le biais de ses filiales et sa technologie et ses produits continuent d'être utilisés dans le monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com