Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC74LCX86 Fiches technique (PDF) - Motorola, Inc

MC74LCX86 Datasheet PDF - Motorola, Inc
No de pièce MC74LCX86
Télécharger  MC74LCX86 Télécharger

Taille du fichier   135.91 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE

MC74LCX86 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC74LCX86 Datasheet PDF - Motorola, Inc

No de pièce MC74LCX86
Télécharger  MC74LCX86 Click to download

Taille du fichier   135.91 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE

MC74LCX86 Fiches technique (HTML) - Motorola, Inc

MC74LCX86 Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC74LCX86 Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc

MC74LCX86 Détails du produit

Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V-Tolerant Inputs

The MC74LCX86 is a high performance, quad 2–input XOR gate operating from a 2.7 to 3.6V supply. High impedance TTL compatible inputs significantly reduce current loading to input drivers while TTL compatible outputs offer improved switching noise performance. A VI specification of 5.5V allows MC74LCX86 inputs to be safely driven from 5V devices.
Current drive capability is 24mA at the outputs.

• Designed for 2.7 to 3.6V VCC Operation
• 5V Tolerant Inputs — Interface Capability With 5V TTL Logic
• LVTTL Compatible
• LVCMOS Compatible
• 24mA Balanced Output Sink and Source Capability
• Near Zero Static Supply Current (10µA) Substantially Reduces System Power Requirements
• Latchup Performance Exceeds 500mA
• ESD Performance: Human Body Model >2000V; Machine Model >200V




Numéro de pièce similaire - MC74LCX86

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
REV 1
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86 Datasheet
157Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
MC74LCX86D ONSEMI-MC74LCX86D Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
REV 1
MC74LCX86DR2 ONSEMI-MC74LCX86DR2 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
More results


Description similaire - MC74LCX86

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_12 Datasheet
157Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2012 ??Rev. 8
74LVC86A ONSEMI-74LVC86A Datasheet
98Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2015 ??Rev. 0
74LVC125A ONSEMI-74LVC125A Datasheet
101Kb / 9P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate
October, 2015 ??Rev. 0
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86 Datasheet
135Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT XOR GATE
REV 1
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86_14 Datasheet
89Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate
September, 2014 ??Rev. 7
MC74LVX86 ONSEMI-MC74LVX86_14 Datasheet
105Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
August, 2014 ??Rev. 4
MC74VHC86 ONSEMI-MC74VHC86 Datasheet
136Kb / 5P
   Quad 2-Input XOR Gate
1997 REV 0
MC74VHCT86A ONSEMI-MC74VHCT86A_14 Datasheet
87Kb / 6P
   Quad 2-Input XOR Gate / CMOS Logic Level Shifter
November, 2014 ??Rev. 3
MC74LCX86 ONSEMI-MC74LCX86_05 Datasheet
79Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Quad 2-Input XOR Gate With 5 V?뭈olerant Inputs
May, 2005 ??Rev. 5
MC74LCX32 ONSEMI-MC74LCX32 Datasheet
134Kb / 7P
   LOW-VOLTAGE CMOS QUAD 2-INPUT OR GATE
1996 REV 1
More results




À propos de Motorola, Inc


Motorola, Inc. était une société américaine de télécommunications multinationales fondée en 1928. Elle était basée à Schaumburg, Illinois et était l'un des plus grands fournisseurs de téléphones portables, d'équipement de télécommunication et de semi-conducteurs. Tout au long de son histoire, Motorola était connue pour son innovation dans le domaine des télécommunications, notamment le développement du premier téléphone cellulaire disponible dans le monde, le Dynatac, et le premier pager à double sens au monde, le Pageboy.

En 2011, Motorola s'est divisée en deux sociétés distinctes: Motorola Mobility et Motorola Solutions. Motorola Mobility a ensuite été acquise par Google en 2012 et est maintenant une filiale de Lenovo. Motorola Solutions se concentre sur les solutions de sécurité publique et de communication commerciale et industrielle. La société propose une large gamme de produits, notamment des radios bidirectionnelles, des appareils informatiques mobiles et des équipements d'infrastructure réseau.

Motorola était l'un des pionniers de l'industrie du téléphone portable et a une riche histoire d'innovation et de progrès technologiques. L'héritage de l'entreprise se poursuit par le biais de ses filiales et sa technologie et ses produits continuent d'être utilisés dans le monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com