Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EB85BC15SGXA Fiches technique (PDF) - Vishay Siliconix

EB85BC15SGXA Datasheet PDF - Vishay Siliconix
No de pièce EB85BC15SGXA
Télécharger  EB85BC15SGXA Télécharger

Taille du fichier   124.57 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Edgeboard Connectors, Dual Readout

EB85BC15SGXA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EB85BC15SGXA Datasheet PDF - Vishay Siliconix

No de pièce EB85BC15SGXA
Télécharger  EB85BC15SGXA Click to download

Taille du fichier   124.57 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
Description Edgeboard Connectors, Dual Readout

EB85BC15SGXA Fiches technique (HTML) - Vishay Siliconix

EB85BC15SGXA Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix EB85BC15SGXA Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix EB85BC15SGXA Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix EB85BC15SGXA Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix



Numéro de pièce similaire - EB85BC15SGXA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
EB85BC15SGXA VISHAY-EB85BC15SGXA Datasheet
156Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout
Revision 14-Aug-02
More results


Description similaire - EB85BC15SGXA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
EB8 VISHAY-EB8 Datasheet
156Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout
Revision 14-Aug-02
EB7D VISHAY-EB7D Datasheet
178Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout
Revision 14-Aug-02
EB7D VISHAY-EB7D_09 Datasheet
138Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout
Revision: 16-Feb-09
EB7S VISHAY-EB7S Datasheet
145Kb / 3P
   Edgeboard Connectors, Single Readout
Revision 14-Aug-02
EB7S VISHAY-EB7S_08 Datasheet
162Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Single Readout
Revision 14-Aug-02
EB7S VISHAY-EB7S_09 Datasheet
127Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Single Readout
Revision: 16-Feb-09
EB4678 VISHAY-EB4678 Datasheet
202Kb / 8P
   Edgeboard Connectors 200°C Burn-In Connectors, Dual Readout
Revision 14-Aug-02
EB6 VISHAY-EB6_V01 Datasheet
194Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" (3.17 mm) C-C, Standard and Right Angle Terminals
01-Jan-2022
EB6 VISHAY-EB6 Datasheet
148Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.125" [3.17mm] C-C, Standard and Right Angle Terminals
Revision 14-Aug-02
EB4 VISHAY-EB4 Datasheet
158Kb / 4P
   Edgeboard Connectors, Dual Readout, 0.100" [2.54mm] C-C, Standard and Right Angle Terminals
Revision 14-Aug-02
More results




À propos de Vishay Siliconix


Vishay Siliconix est une filiale de Vishay Intertechnology, un fabricant mondial de composants électroniques passifs.
Vishay Siliconix est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de MOSFET de puissance, IGBTS et autres semi-conducteurs de puissance.
La société a été fondée en 1962 et a son siège à Santa Clara, en Californie.
Vishay Siliconix fournit des solutions d'alimentation pour une variété d'applications, notamment des systèmes d'énergie renouvelable, des équipements industriels, l'informatique et les télécommunications et l'électronique automobile.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour une grande efficacité, une faible consommation d'énergie et une forte fiabilité, et sont fabriqués dans des installations de pointe à l'aide de processus de fabrication avancés.
En mettant l'accent sur l'innovation et la satisfaction des clients, Vishay Siliconix s'engage à fournir à ses clients les meilleures solutions de gestion de l'alimentation pour répondre à leurs besoins.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com