Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
TFF840 Fiches technique (PDF) - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd |
TFF840 Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | TFF840 |
Télécharger | TFF840 Click to download |
Taille du fichier | 323.16 Kbytes |
Page | 7 Pages |
Fabricant | TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd] |
Site Internet | http://www.takcheong.com/en/index.asp |
Logo | |
Description | N-Channel Power MOSFET 8A, 500V, 0.9廓 |
TFF840 Fiches technique (HTML) - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd |
Numéro de pièce similaire - TFF840 |
|
Description similaire - TFF840 |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |