Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMK1360CI Fiches technique (PDF) - KODENSHI_AUK CORP.

SMK1360CI Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.
No de pièce SMK1360CI
Télécharger  SMK1360CI Télécharger

Taille du fichier   493.09 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Description SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS

SMK1360CI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SMK1360CI Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.

No de pièce SMK1360CI
Télécharger  SMK1360CI Click to download

Taille du fichier   493.09 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Description SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS

SMK1360CI Fiches technique (HTML) - KODENSHI_AUK CORP.

SMK1360CI Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 6Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 7Page - KODENSHI_AUK CORP. SMK1360CI Datasheet HTML 8Page - KODENSHI_AUK CORP.

SMK1360CI Détails du produit

SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS



Features

• High Voltage : BVDSS=600V(Min.)

• Low Crss : Crss=14.6pF(Typ.)

• Low gate charge : Qg=41nC(Typ.)

• Low RDS(on) : RDS(on)=0.65Ω(Max.)




Numéro de pièce similaire - SMK1360CI

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SMK1360CI KODENSHI-SMK1360CI Datasheet
493Kb / 8P
   SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
SMK1360CI-1 KODENSHI-SMK1360CI-1 Datasheet
493Kb / 8P
   SWITCHING REGULATOR APPLICATIONS
More results


Description similaire - SMK1360CI

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TPC8012-H TOSHIBA-TPC8012-H_06 Datasheet
270Kb / 7P
   Switching Regulator Applications Switching Regulator Applications
logo
Sanyo Semicon Device
2SC3184 SANYO-2SC3184 Datasheet
92Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
2SC3450 SANYO-2SC3450 Datasheet
91Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
2SC3994 SANYO-2SC3994 Datasheet
95Kb / 3P
   Switching Regulator Applications
logo
Toshiba Semiconductor
TK12A60D TOSHIBA-TK12A60D Datasheet
192Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK13A50D TOSHIBA-TK13A50D Datasheet
191Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK14A55D TOSHIBA-TK14A55D Datasheet
186Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK15X60U TOSHIBA-TK15X60U Datasheet
201Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK18A50D TOSHIBA-TK18A50D Datasheet
205Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK4A55D TOSHIBA-TK4A55D Datasheet
196Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
TK3A60DA TOSHIBA-TK3A60DA Datasheet
203Kb / 6P
   Switching Regulator Applications
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com