Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Q1040685 Fiches technique (PDF) - Epson ToYoCom

Q1040685 Datasheet PDF - Epson ToYoCom
No de pièce Q1040685
Télécharger  Q1040685 Télécharger

Taille du fichier   258.12 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Site Internet  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom
Description CYLINDER

Q1040685 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
Q1040685 Datasheet PDF - Epson ToYoCom

No de pièce Q1040685
Télécharger  Q1040685 Click to download

Taille du fichier   258.12 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  EPSONTOYOCOM [Epson ToYoCom]
Site Internet  http://www.epsontoyocom.co.jp
Logo EPSONTOYOCOM - Epson ToYoCom
Description CYLINDER

Q1040685 Fiches technique (HTML) - Epson ToYoCom

Q1040685 Datasheet HTML 1Page - Epson ToYoCom

Q1040685 Détails du produit

kHz RANGE CRYSTAL UNIT CYLINDER

C - TYPE
C - 2 - TYPE / C - 4 - TYPE

• Frequency range : 32.768 kHz (20 kHz to 307.2 kHz)
• Thickness : φ1.2 mm to φ3.1 mm
• Overtone order : Fundamental / Overtone(192 kHz,307.2 kHz)
• Applications : Clock and Microcomputer




Numéro de pièce similaire - Q1040685

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
XP Power Limited
Q10 XPPOWER-Q10 Datasheet
1Mb / 14P
   ISOLATED, PROPORTIONAL DC TO HV DC CONVERTERS
logo
Powerbox
Q10-12 POWERBOX-Q10-12 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10-24 POWERBOX-Q10-24 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
Q10-5 POWERBOX-Q10-5 Datasheet
1Mb / 3P
   0.5 WATTS - 100 - 10KV SINGLE OUTPUT DC/DC INDUSTRIAL
logo
Jauch Quartz Gmbh
Q10.0-JXG53P2-12-100 JAUCH-Q10.0-JXG53P2-12-100 Datasheet
126Kb / 2P
   SMQDu Qarutaz rCtzr yCsrtyasl
More results


Description similaire - Q1040685

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Epson ToYoCom
CA-301 EPSONTOYOCOM-CA-301_10 Datasheet
202Kb / 1P
   CYLINDER
CA-301 EPSONTOYOCOM-CA-301 Datasheet
288Kb / 2P
   CYLINDER
logo
Festo Corporation.
DSNU-10-60-P-A FESTO-DSNU-10-60-P-A Datasheet
40Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-12-60-P-A FESTO-DSNU-12-60-P-A Datasheet
41Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-12-200-P-A FESTO-DSNU-12-200-P-A Datasheet
35Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-16-15-P-A FESTO-DSNU-16-15-P-A Datasheet
45Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-16-100-PPV-A FESTO-DSNU-16-100-PPV-A Datasheet
41Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-16-160-PPV-A FESTO-DSNU-16-160-PPV-A Datasheet
39Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-16-200-PPS-A FESTO-DSNU-16-200-PPS-A Datasheet
37Kb / 2P
   ISO cylinder
DSNU-25-50-PPS-A FESTO-DSNU-25-50-PPS-A Datasheet
87Kb / 2P
   ISO cylinder
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com