Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FTR-H3 Fiches technique (PDF) - Fujitsu Component Limited.

FTR-H3 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.
No de pièce FTR-H3_10
Télécharger  FTR-H3 Télécharger

Taille du fichier   664.13 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Site Internet  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
Description SILENT POWER RELAY 1 POLE - 78A/120A Inrush Current Type

FTR-H3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FTR-H3 Datasheet PDF - Fujitsu Component Limited.

No de pièce FTR-H3_10
Télécharger  FTR-H3 Click to download

Taille du fichier   664.13 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FUJITSU [Fujitsu Component Limited.]
Site Internet  http://edevice.fujitsu.com/fmd/en/index.html
Logo FUJITSU - Fujitsu Component Limited.
Description SILENT POWER RELAY 1 POLE - 78A/120A Inrush Current Type

FTR-H3 Fiches technique (HTML) - Fujitsu Component Limited.

FTR-H3_10 Datasheet HTML 1Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 2Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 3Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 4Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 5Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 6Page - Fujitsu Component Limited. FTR-H3_10 Datasheet HTML 7Page - Fujitsu Component Limited.



Numéro de pièce similaire - FTR-H3_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-H3AA005T FUJITSU-FTR-H3AA005T Datasheet
451Kb / 7P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE- 78A/120A INRUSH CURRENT TYPE
FTR-H3AA005V FUJITSU-FTR-H3AA005V Datasheet
514Kb / 6P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE-10 A LOW PROFILE TYPE FTR-H3 SERIES
FTR-H3AA005V FUJITSU-FTR-H3AA005V Datasheet
451Kb / 7P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE- 78A/120A INRUSH CURRENT TYPE
FTR-H3AA009T FUJITSU-FTR-H3AA009T Datasheet
451Kb / 7P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE- 78A/120A INRUSH CURRENT TYPE
FTR-H3AA009V FUJITSU-FTR-H3AA009V Datasheet
514Kb / 6P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE-10 A LOW PROFILE TYPE FTR-H3 SERIES
More results


Description similaire - FTR-H3_10

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fujitsu Component Limit...
FTR-H3 FUJITSU-FTR-H3_07 Datasheet
451Kb / 7P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE- 78A/120A INRUSH CURRENT TYPE
FTR-K1-KS FUJITSU-FTR-K1-KS Datasheet
396Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE - 16A / Inrush 120A relay
FTR-F2P FUJITSU-FTR-F2P Datasheet
597Kb / 8P
   1 POLE-120A Inrush Current (CADMIUM FREE CONTACTS TYPE)
FTR-K1-L FUJITSU-FTR-K1-L Datasheet
418Kb / 6P
   POWER RELAY 1 POLE - 16A / Inrush 80A type
JS-12MN-KS FUJITSU-JS-12MN-KS Datasheet
546Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE-8A (65 A HIGH INRUSH CURRENT)
FTR-H3 FUJITSU-FTR-H3 Datasheet
514Kb / 6P
   SILENT POWER RELAY 1 POLE-10 A LOW PROFILE TYPE FTR-H3 SERIES
FTR-P5 FUJITSU-FTR-P5 Datasheet
672Kb / 8P
   SILENT RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1 POLE-25 A
FTR-P5 FUJITSU-FTR-P5_08 Datasheet
605Kb / 8P
   SILENT RELAY FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS 1 POLE-25 A
FTR-F3 FUJITSU-FTR-F3_1 Datasheet
637Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE 3A SLIM TYPE RELAY
FTR-F3HA FUJITSU-FTR-F3HA Datasheet
603Kb / 7P
   POWER RELAY 1 POLE 5A SLIM TYPE RELAY
More results




À propos de Fujitsu Component Limited.


Fujitsu Components Limited est une filiale de Fujitsu Limited, une société japonaise de technologies de l'information.
Fujitsu Components Limited se concentre sur la conception, le développement et la fabrication de composants et d'appareils électroniques.
La société propose une large gamme de produits, notamment des dispositifs de stockage de données, des modules de communication sans fil et d'autres composants électroniques.
Fujitsu Components Limited possède des opérations et des installations dans divers pays d'Asie, d'Europe et des Amériques.
La société est connue pour ses technologies de pointe, ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com