Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DL-3147-041 Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

DL-3147-041 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No de pièce DL-3147-041
Télécharger  DL-3147-041 Télécharger

Taille du fichier   80.17 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Index Guided AlGalnP Laser Diode?

DL-3147-041 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DL-3147-041 Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No de pièce DL-3147-041
Télécharger  DL-3147-041 Click to download

Taille du fichier   80.17 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Index Guided AlGalnP Laser Diode?

DL-3147-041 Fiches technique (HTML) - Sanyo Semicon Device

DL-3147-041 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device DL-3147-041 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device DL-3147-041 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device

DL-3147-041 Détails du produit

Overview
DL-3147-041 is index guided 645 nm (Typ.) AlGaInP laser diode with low threshold current and high operating temperature. The low threshold current and high operating temperature are achieved by a strained multiple quantum well active layer. DL-3147-041 is suitable for applications such as bar-code reader, optical disc systems and other optical information systems.

Features
• Short wavelength : 645 nm (Typ.)
• Low threshold current : Ith = 45 mA (Typ.)
• High operating temperature : 5 mW at 60°C
• TE mode




Numéro de pièce similaire - DL-3147-041

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3147-021 SANYO-DL-3147-021 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-065 SANYO-DL-3147-065 Datasheet
35Kb / 2P
   RED LASER DIODE
More results


Description similaire - DL-3147-041

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
DL-3147-141 SANYO-DL-3147-141 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3147-161 SANYO-DL-3147-161 Datasheet
81Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3149-054 SANYO-DL-3149-054 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-055 SANYO-DL-3149-055 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-033 SANYO-DL-3038-033 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-070 SANYO-DL-3149-070 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3038-011 SANYO-DL-3038-011 Datasheet
77Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
DL-3038-041 SANYO-DL-3038-041 Datasheet
80Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-3149-056 SANYO-DL-3149-056 Datasheet
76Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode?
DL-4039-011 SANYO-DL-4039-011 Datasheet
78Kb / 3P
   Index Guided AlGalnP Laser Diode
More results




À propos de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, ou Sanyo Semicon Device, était une filiale de Sanyo Electric Co., Ltd., une société d'électronique japonaise. Le dispositif Sanyo Semicon était un fabricant de dispositifs semi-conducteurs, y compris des diodes, des transistors et d'autres composants pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles. La société a été créée en 1970 et a eu son siège à Osaka, au Japon.

Le dispositif Sanyo Semicon était connu pour ses produits de haute qualité et son engagement à répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise s'est concentrée sur la recherche et le développement et a participé au développement de nouvelles technologies et de nouvelles produits pour l'industrie des semi-conducteurs. Les produits de Sanyo Semicon Device ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie de l'électronique.

En 2010, Sanyo Electric a été acquise par Panasonic Corporation, une société mondiale d'électronique de premier plan. En conséquence, Sanyo Semicon Device est devenu une filiale de Panasonic et a été intégrée dans son entreprise de semi-conducteurs. L'acquisition a permis à Panasonic d'élargir son portefeuille de produits et ses offres sur le marché des semi-conducteurs et de renforcer encore sa position dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com