Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SD-45984-400 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd. |
SD-45984-400 Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | SD-45984-400 |
Télécharger | SD-45984-400 Click to download |
Taille du fichier | 429.09 Kbytes |
Page | 7 Pages |
Fabricant | MOLEX6 [Molex Electronics Ltd.] |
Site Internet | http://www.molex.com |
Logo | |
Description | 1.27mm (.050"), 12.00mm (.472") Pitch, EXTreme LPHPower Receptacle Header, Right Angle, 4 Power Contacts |
SD-45984-400 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd. |
Numéro de pièce similaire - SD-45984-400 |
|
À propos de Molex Electronics Ltd. |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |