Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

20400609 Fiches technique (PDF) - Schurter Inc.

20400609 Datasheet PDF - Schurter Inc.
No de pièce 20400609
Télécharger  20400609 Télécharger

Taille du fichier   451.95 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom

20400609 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
20400609 Datasheet PDF - Schurter Inc.

No de pièce 20400609
Télécharger  20400609 Click to download

Taille du fichier   451.95 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.
Description Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom

20400609 Fiches technique (HTML) - Schurter Inc.

20400609 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 20400609 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc. 20400609 Datasheet HTML 3Page - Schurter Inc.



Numéro de pièce similaire - 20400609

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TE Connectivity Ltd
2040002-1 TEC-2040002-1 Datasheet
379Kb / 6P
   MICRO USB CONNECTOR
2040008-1 TEC-2040008-1 Datasheet
301Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
2040008-2 TEC-2040008-2 Datasheet
301Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results


Description similaire - 20400609

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schurter Inc.
MSU250 SCHURTER-MSU250 Datasheet
256Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC
MSU250 SCHURTER-MSU250_V01 Datasheet
300Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, Telecom, 250 VAC, 63 VDC
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_18 Datasheet
291Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V01 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250 Datasheet
259Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
00347103 SCHURTER-00347103 Datasheet
471Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
MSTU250 SCHURTER-MSTU250_V02 Datasheet
302Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, cULus
04.01.2022
00346914 SCHURTER-00346914 Datasheet
516Kb / 3P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 100 A
MXT250 SCHURTER-MXT250_V01 Datasheet
394Kb / 4P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 100 A
MST250 SCHURTER-MST250_18 Datasheet
449Kb / 5P
   Subminiature Fuse, 8.5 mm, Time-Lag T, 250 VAC, 63 VDC
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com