Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

200199MS004G201ZU Fiches technique (PDF) - SUYIN USA, INC.

200199MS004G201ZU Datasheet PDF - SUYIN USA, INC.
No de pièce 200199MS004G201ZU
Télécharger  200199MS004G201ZU Télécharger

Taille du fichier   68.7 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  SUYIN-USA [SUYIN USA, INC.]
Site Internet  http://www.suyinusa.com
Logo SUYIN-USA - SUYIN USA, INC.
Description 2.00 Pin Header Dual Row P.C.B Mount Type

200199MS004G201ZU Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
200199MS004G201ZU Datasheet PDF - SUYIN USA, INC.

No de pièce 200199MS004G201ZU
Télécharger  200199MS004G201ZU Click to download

Taille du fichier   68.7 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  SUYIN-USA [SUYIN USA, INC.]
Site Internet  http://www.suyinusa.com
Logo SUYIN-USA - SUYIN USA, INC.
Description 2.00 Pin Header Dual Row P.C.B Mount Type

200199MS004G201ZU Fiches technique (HTML) - SUYIN USA, INC.

200199MS004G201ZU Datasheet HTML 1Page - SUYIN USA, INC.



Numéro de pièce similaire - 200199MS004G201ZU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
200199-1170 MOLEX-200199-1170 Datasheet
6Mb / 6P
   zX2 Daughtercard and RAM Removal Tool
08-10-17
200199-1390 MOLEX-200199-1390 Datasheet
946Kb / 4P
   Application Tooling Specification
06-11-20
2001990150 MOLEX-2001990150 Datasheet
35Kb / 1P
   Extraction Tool for EXtreme EnergetiC Right-Angle Plug and Receptacle Assemblies, 172185 and 204900 Series
2001991470 MOLEX-2001991470 Datasheet
32Kb / 1P
   Extraction Tool for 5.15mm Pitch EXTreme Guardian Vertical Receptacle Terminals
02/26/2021
2001991480 MOLEX-2001991480 Datasheet
35Kb / 1P
   Extraction Tool for 5.15mm Pitch Guardian Vertical Receptacle Assemblies
02/27/2021
More results


Description similaire - 200199MS004G201ZU

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
SUYIN USA, INC.
200116MS SUYIN-USA-200116MS Datasheet
192Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW BOX HEADER P.C.B. MOUNT TYPE
200112MS SUYIN-USA-200112MS Datasheet
177Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW HEADER STRAIGHT P.C.B. MOUNT TYPE
200115MS SUYIN-USA-200115MS Datasheet
159Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW BOX HEADER P.C.B. MOUNT TYPE
200112MR SUYIN-USA-200112MR Datasheet
184Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
200114MR SUYIN-USA-200114MR Datasheet
166Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
200116MR SUYIN-USA-200116MR Datasheet
160Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW BOX HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
200115MR SUYIN-USA-200115MR Datasheet
150Kb / 1P
   2.0mm DUAL ROW BOX HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
200110MR SUYIN-USA-200110MR Datasheet
256Kb / 1P
   2.0mm SINGLE ROW HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
254100FS SUYIN-USA-254100FS Datasheet
225Kb / 1P
   2.54mm PITCH DUAL ROW SOCKET P.C.B MOUNT STRAIGHT TYPE
200260MR SUYIN-USA-200260MR Datasheet
167Kb / 1P
   2.0mm SINGLE ROW BOX HEADER RIGHT ANGLE P.C.B. MOUNT TYPE
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com