Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TC0231A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0231A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TC0231A
Télécharger  TC0231A Télécharger

Taille du fichier   225.74 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 315.15 MHz TO-39

TC0231A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TC0231A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TC0231A
Télécharger  TC0231A Click to download

Taille du fichier   225.74 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Resonator 315.15 MHz TO-39

TC0231A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TC0231A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0231A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TC0231A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TC0231A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0232A TAI-SAW-TC0232A Datasheet
209Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz F11
TC0234A TAI-SAW-TC0234A Datasheet
327Kb / 4P
   SAW Resonator 915 MHz SMD 5X5 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0234A GOLLEDGE-TC0234A Datasheet
78Kb / 4P
   SAW Resonator 915.0MHz
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0236A TAI-SAW-TC0236A Datasheet
342Kb / 5P
   SAW Resonator 669.4169 MHz SMD 3.8X3.8 mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TC0236A GOLLEDGE-TC0236A Datasheet
96Kb / 4P
   SAW Resonator 669.4169MHz
More results


Description similaire - TC0231A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TC0223A TAI-SAW-TC0223A Datasheet
216Kb / 3P
   SAW Resonator 315.15 MHz F11
TC0408A TAI-SAW-TC0408A Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Resonator 315 MHz TO-39
TC433E2-A TAI-SAW-TC433E2-A Datasheet
230Kb / 3P
   SAW Resonator 433.920 MHz TO-39
TC0418A TAI-SAW-TC0418A Datasheet
181Kb / 3P
   SAW Resonator 316 MHz TO-39
TC433E2B TAI-SAW-TC433E2B Datasheet
228Kb / 3P
   SAW Resonator 433.920 MHz TO-39
TD0102A TAI-SAW-TD0102A Datasheet
234Kb / 3P
   SAW Resonator 433.92 MHz TO-39
TC0409A TAI-SAW-TC0409A Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Resonator 433.92 MHz TO-39
TC0255A TAI-SAW-TC0255A Datasheet
232Kb / 5P
   SAW Resonator 315.15 MHz SMD 3.8X3.8 mm
TB433E2 TAI-SAW-TB433E2 Datasheet
184Kb / 4P
   SAW Filter 433.92 MHz TO-39
logo
RF Monolithics, Inc
RP1298 RFM-RP1298 Datasheet
149Kb / 2P
   423.22 MHz SAW Resonator
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com