Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DTC143XUB Fiches technique (PDF) - Rohm

DTC143XUB Datasheet PDF - Rohm
No de pièce DTC143XUB
Télécharger  DTC143XUB Télécharger

Taille du fichier   88.79 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description 100mA / 50V Digital transistors

DTC143XUB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DTC143XUB Datasheet PDF - Rohm

No de pièce DTC143XUB
Télécharger  DTC143XUB Click to download

Taille du fichier   88.79 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description 100mA / 50V Digital transistors

DTC143XUB Fiches technique (HTML) - Rohm

DTC143XUB Datasheet HTML 1Page - Rohm DTC143XUB Datasheet HTML 2Page - Rohm DTC143XUB Datasheet HTML 3Page - Rohm

DTC143XUB Détails du produit

lFeatures

1) Built-In Biasing Resistors

2) Built-in bias resistors enable the configuration of an inverter circuit without connecting external input resistors (see inner circuit) .

3) The bias resistors consist of thin-film resistors with complete isolation to allow negative biasing of the input. They also have the advantage of completely eliminating parasitic effects.

4) Only the on/off conditions need to be set for operation, making the circuit design easy.

5) Complementary PNP Types: DTA143X series

6) Lead Free/RoHS Compliant.

Application
    Switching circuit, Inverter circuit, Interface circuit, Driver circuit




Numéro de pièce similaire - DTC143XUB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
DTC143XUB ROHM-DTC143XUB Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
DTC143XUB ROHM-DTC143XUB Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
DTC143XUB ROHM-DTC143XUB Datasheet
1Mb / 11P
   NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors)
DTC143XUB ROHM-DTC143XUB Datasheet
3Mb / 12P
   NPN 100mA 50V Digital Transistors
DTC143XUBHZG ROHM-DTC143XUBHZG Datasheet
767Kb / 8P
   NPN 100mA 50V Digital Transistor (Bias Resistor Built-in Transistor)
More results


Description similaire - DTC143XUB

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
DTA114YEB ROHM-DTA114YEB Datasheet
65Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTA124EEB ROHM-DTA124EEB Datasheet
80Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTA143XEB ROHM-DTA143XEB Datasheet
158Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTA143ZEB ROHM-DTA143ZEB Datasheet
80Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTA143ZUB ROHM-DTA143ZUB Datasheet
101Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTC144EUB ROHM-DTC144EUB Datasheet
84Kb / 3P
   100mA / 50V Digital transistors
DTC143ZUB ROHM-DTC143ZUB Datasheet
85Kb / 3P
   100mA / 50V Digital transistors
DTA143XUB ROHM-DTA143XUB Datasheet
160Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
DTC124EEB ROHM-DTC124EEB Datasheet
158Kb / 3P
   100mA / 50V Digital transistors
DTA143XE ROHM-DTA143XE_09 Datasheet
147Kb / 3P
   -100mA /-50V Digital transistors
DTA114EUB ROHM-DTA114EUB Datasheet
158Kb / 3P
   -100mA / -50V Digital transistors
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com