Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA0502A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0502A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA0502A
Télécharger  TA0502A Télécharger

Taille du fichier   421.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0X1.6 mm

TA0502A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA0502A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA0502A
Télécharger  TA0502A Click to download

Taille du fichier   421.33 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0X1.6 mm

TA0502A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0502A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0502A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0502A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0502A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0502A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0502A Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0502A Détails du produit

MAXIMUM RATING:
1. Input Power Level: 10 dBm
2. DC voltage: 5 V
3. Operating Temperature: -30°C to +85°C
4. Storage Temperature: -40°C to +95°C




Numéro de pièce similaire - TA0502A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
TA050 ETC1-TA050 Datasheet
170Kb / 1P
   Power Chip Resistors Thick Film on Alumina Substrate
logo
Ohmite Mfg. Co.
TA050 OHMITE-TA050 Datasheet
239Kb / 2P
   Power Chip짰 Thick Film on Alumina Substrate
TA050 OHMITE-TA050 Datasheet
333Kb / 2P
   High Power Density
logo
Bothhand USA, LP.
TA050-02 BOTHHAND-TA050-02 Datasheet
33Kb / 1P
   ISOLATION TRANSFORMERS FOR ETHERNET APPLICATIONS
logo
Transcom, Inc.
TA050-062-45-27 TRANSCOM-TA050-062-45-27 Datasheet
17Kb / 1P
   5 - 6.2 GHz 27.5 dBm Amplifier
More results


Description similaire - TA0502A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA0769A TAI-SAW-TA0769A Datasheet
277Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0X1.6 mm
TA0406A TAI-SAW-TA0406A Datasheet
446Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0x1.6 mm
TA0587A TAI-SAW-TA0587A Datasheet
471Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0X1.6 mm
TA0664A TAI-SAW-TA0664A Datasheet
332Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.0X1.6 mm
TA0449A TAI-SAW-TA0449A Datasheet
256Kb / 5P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0654A TAI-SAW-TA0654A Datasheet
366Kb / 8P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0315A TAI-SAW-TA0315A Datasheet
257Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0316A TAI-SAW-TA0316A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
TA0531A TAI-SAW-TA0531A Datasheet
502Kb / 7P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 2.5X2.0 mm
TA0440A TAI-SAW-TA0440A Datasheet
1Mb / 6P
   SAW Filter 1575.42 MHz SMD 3X3 mm
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com