Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA0194A Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0194A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA0194A
Télécharger  TA0194A Télécharger

Taille du fichier   297.59 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1220 MHz

TA0194A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA0194A Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA0194A
Télécharger  TA0194A Click to download

Taille du fichier   297.59 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Filter 1220 MHz

TA0194A Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0194A Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA0194A Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA0194A Détails du produit

A. MAXIMUM RATING:

1.Operating Temperature: -40°C ~ +85°C

2.Storage Temperature: -40°C ~ +85°C



B. Characteristics :

  Balanced to Balanced operation

  Terminating source impedance : Zs = 200 Ω

  Terminating load impedance : ZL = 200 Ω



 




Numéro de pièce similaire - TA0194A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
TA0194A ETC1-TA0194A Datasheet
273Kb / 5P
   SAW Filter 1220 MHz SMD 3.8X3.8mm
logo
Golledge Electronics Lt...
TA0194A GOLLEDGE-TA0194A Datasheet
97Kb / 4P
   SAW Filter 1220MHz
More results


Description similaire - TA0194A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
RF Monolithics, Inc
SF2194E RFM-SF2194E Datasheet
475Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298_15 Datasheet
376Kb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
856184 TRIQUINT-856184 Datasheet
580Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856183 TRIQUINT-856183 Datasheet
559Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2032E RFM-SF2032E Datasheet
166Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
SF2017D RFM-SF2017D Datasheet
178Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
SF2081E RFM-SF2081E Datasheet
614Kb / 4P
   1220 MHz SAW Filter
logo
TriQuint Semiconductor
856298 TRIQUINT-856298 Datasheet
564Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
856598 TRIQUINT-856598_15 Datasheet
1Mb / 6P
   1220 MHz SAW Filter
logo
RF Monolithics, Inc
SF2017E RFM-SF2017E Datasheet
779Kb / 5P
   1220 MHz SAW Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com