Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

PHMB300BS12 Fiches technique (PDF) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB300BS12 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation
No de pièce PHMB300BS12
Télécharger  PHMB300BS12 Télécharger

Taille du fichier   276.5 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Description IGBT 300 A 1200 V

PHMB300BS12 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
PHMB300BS12 Datasheet PDF - Nihon Inter Electronics Corporation

No de pièce PHMB300BS12
Télécharger  PHMB300BS12 Click to download

Taille du fichier   276.5 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Site Internet  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation
Description IGBT 300 A 1200 V

PHMB300BS12 Fiches technique (HTML) - Nihon Inter Electronics Corporation

PHMB300BS12 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB300BS12 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PHMB300BS12 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation



Numéro de pièce similaire - PHMB300BS12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
National Instruments Co...
PHMB300BS12 NI-PHMB300BS12 Datasheet
276Kb / 3P
   IGBT
PHMB300BS12 NI-PHMB300BS12_15 Datasheet
276Kb / 3P
   IGBT
More results


Description similaire - PHMB300BS12

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Nihon Inter Electronics...
PHMB200BS12 NIEC-PHMB200BS12 Datasheet
276Kb / 3P
   IGBT 200 A 1200 V
logo
Vishay Siliconix
VS-GT300YH120N VISHAY-VS-GT300YH120N Datasheet
198Kb / 10P
   DIAP Trench IGBT Power Module - 1200 V, 300 A Current Fed Inverter Topology
Revision: 12-Jun-15
VS-GT300YH120N VISHAY-VS-GT300YH120N_V01 Datasheet
196Kb / 10P
   DIAP Trench IGBT Power Module - 1200 V, 300 A Current Fed Inverter Topology
01-Jan-2022
VS-GT300YH120N VISHAY-VS-GT300YH120N_V02 Datasheet
195Kb / 10P
   DIAP Trench IGBT Power Module - 1200 V, 300 A Current Fed Inverter Topology
01-Jan-2023
logo
STMicroelectronics
STGW33IH120D STMICROELECTRONICS-STGW33IH120D Datasheet
530Kb / 14P
   30 A - 1200 V - very fast IGBT
STGD3NC120H STMICROELECTRONICS-STGD3NC120H Datasheet
899Kb / 13P
   7 A, 1200 V very fast IGBT
June 2012
logo
Renesas Technology Corp
RJH1CD5DPQ-A0 RENESAS-RJH1CD5DPQ-A0 Datasheet
59Kb / 4P
   1200 V - 15 A - IGBT Application: Inverter
logo
ON Semiconductor
FGH40T120SMDL4 ONSEMI-FGH40T120SMDL4 Datasheet
592Kb / 10P
   IGBT - FS, Trench 1200 V, 40 A
December, 2019 ??Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FGA25N120ANTDTU FAIRCHILD-FGA25N120ANTDTU Datasheet
786Kb / 9P
   1200 V, 25 A NPT Trench IGBT
logo
STMicroelectronics
STGW38IH120D STMICROELECTRONICS-STGW38IH120D Datasheet
516Kb / 14P
   30 A - 1200 V - very fast IGBT
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com