Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SB10200F Fiches technique (PDF) - Won-Top Electronics

SB10200F Datasheet PDF - Won-Top Electronics
No de pièce SB10200F
Télécharger  SB10200F Télécharger

Taille du fichier   67.58 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  WTE [Won-Top Electronics]
Site Internet  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Description 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10200F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SB10200F Datasheet PDF - Won-Top Electronics

No de pièce SB10200F
Télécharger  SB10200F Click to download

Taille du fichier   67.58 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  WTE [Won-Top Electronics]
Site Internet  http://www.wontop.com
Logo WTE - Won-Top Electronics
Description 10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER

SB10200F Fiches technique (HTML) - Won-Top Electronics

SB10200F Datasheet HTML 1Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 2Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 3Page - Won-Top Electronics SB10200F Datasheet HTML 4Page - Won-Top Electronics



Numéro de pièce similaire - SB10200F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sirectifier Global Corp...
SB10200FC SIRECT-SB10200FC Datasheet
219Kb / 3P
   Power Schottky Rectifier - 10Amp 200Volt
logo
Gulf Semiconductor
SB10200FCT GULFSEMI-SB10200FCT Datasheet
118Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER VOLTAGE: 200V CURRENT: 10.0A
More results


Description similaire - SB10200F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Won-Top Electronics
SB10150 WTE-SB10150 Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150 WTE-SB10150_08 Datasheet
76Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150F WTE-SB10150F Datasheet
49Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Diodes Incorporated
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT_1 Datasheet
73Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. 2 - 2
MBR1070CT DIODES-MBR1070CT Datasheet
64Kb / 2P
   10A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30028 Rev. A-2
logo
Won-Top Electronics
SB10150CT WTE-SB10150CT Datasheet
47Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150CT WTE-SB10150CT_08 Datasheet
51Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB10150FCT WTE-SB10150FCT Datasheet
48Kb / 4P
   10A HIGH VOLTAGE DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCMBR10100CT TAK_CHEONG-TCMBR10100CT Datasheet
107Kb / 2P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
MBR10100CT TAK_CHEONG-MBR10100CT Datasheet
167Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER DIODE Dual High Voltage Schottky Rectifier
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com