Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B82720K2301N042 Fiches technique (PDF) - EPCOS

B82720K2301N042 Datasheet PDF - EPCOS
No de pièce B82720K2301N042
Télécharger  B82720K2301N042 Télécharger

Taille du fichier   111.28 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS
Description Data and signal line chokes

B82720K2301N042 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
B82720K2301N042 Datasheet PDF - EPCOS

No de pièce B82720K2301N042
Télécharger  B82720K2301N042 Click to download

Taille du fichier   111.28 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS
Description Data and signal line chokes

B82720K2301N042 Fiches technique (HTML) - EPCOS

B82720K2301N042 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B82720K2301N042 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B82720K2301N042 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B82720K2301N042 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B82720K2301N042 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B82720K2301N042 Datasheet HTML 6Page - EPCOS

B82720K2301N042 Détails du produit

Power line chokes
Current-compensated ring core double chokes

Rated voltage 250 V AC
Rated current 0.3 A to 2 A
Rated inductance 1.1 mH to 22 mH

Features
■ High resonance frequency due to special winding technique
■ Approx. 1% stray inductance for symmetrical interference suppression
■ Suitable for wave soldering
■ Design complies with EN 60938-2 (VDE 0565-2)
■ RoHS-compatible

Applications
■ Suppression of common-mode interferences
■ Compact electronic ballasts in lamps
■ Compact switch-mode power applications




Numéro de pièce similaire - B82720K2301N042

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EPCOS
B82720K2301N042 EPCOS-B82720K2301N042 Datasheet
111Kb / 6P
   Power line chokes
logo
TDK Electronics
B82720K2301N042 TDK-B82720K2301N042 Datasheet
728Kb / 6P
   Power line chokes Current-compensated ring core double chokes
More results


Description similaire - B82720K2301N042

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EPCOS
B82793C0502N201 EPCOS-B82793C0502N201_08 Datasheet
314Kb / 12P
   Data and signal line chokes
B82793C2113N201 EPCOS-B82793C2113N201_08 Datasheet
203Kb / 8P
   Data and signal line chokes
B82794C0475N465 EPCOS-B82794C0475N465 Datasheet
229Kb / 9P
   Data and signal line chokes
B82794C2 EPCOS-B82794C2 Datasheet
502Kb / 8P
   Data and signal line chokes
B82790C475N265 EPCOS-B82790C475N265 Datasheet
260Kb / 11P
   Data and signal line chokes
B82788C0113H052 EPCOS-B82788C0113H052 Datasheet
186Kb / 9P
   Data and signal line chokes
B82792C2474N315 EPCOS-B82792C2474N315_08 Datasheet
196Kb / 8P
   Data and signal line chokes
B82791G0015A017 EPCOS-B82791G0015A017 Datasheet
156Kb / 6P
   Data and signal line chokes
B82790C474N215 EPCOS-B82790C474N215 Datasheet
260Kb / 11P
   Data and signal line chokes
B82789C223N2 EPCOS-B82789C223N2 Datasheet
205Kb / 11P
   Data and signal line chokes
More results




À propos de EPCOS


EPCOS AG (maintenant TDK Electronics AG) était une entreprise allemande spécialisée dans la conception et la fabrication de composants électroniques, y compris les condensateurs, les inductances et les filtres EMI.

L'entreprise a été fondée en 1919 et avait son siège social à Munich, en Allemagne.

EPCOS était connu pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle avait une forte réputation dans l'industrie de l'électronique.

En 2009, l'EPCOS est devenue une filiale de TDK Corporation, une société d'électronique multinationale basée au Japon.

Aujourd'hui, l'EPCOS fonctionne comme TDK Electronics et continue de fournir une large gamme de composants électroniques et de solutions à utiliser dans une variété d'applications.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com