Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TGA1172 Fiches technique (PDF) - TriQuint Semiconductor

TGA1172 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor
No de pièce TGA1172
Télécharger  TGA1172 Télécharger

Taille du fichier   768.54 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 27 - 32 GHz 1W Power Amplifier

TGA1172 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TGA1172 Datasheet PDF - TriQuint Semiconductor

No de pièce TGA1172
Télécharger  TGA1172 Click to download

Taille du fichier   768.54 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TRIQUINT [TriQuint Semiconductor]
Site Internet  http://www.triquint.com
Logo TRIQUINT - TriQuint Semiconductor
Description 27 - 32 GHz 1W Power Amplifier

TGA1172 Fiches technique (HTML) - TriQuint Semiconductor

TGA1172 Datasheet HTML 1Page - TriQuint Semiconductor TGA1172 Datasheet HTML 2Page - TriQuint Semiconductor TGA1172 Datasheet HTML 3Page - TriQuint Semiconductor TGA1172 Datasheet HTML 4Page - TriQuint Semiconductor

TGA1172 Détails du produit

Key Features
• 0.25 um pHEMT Technology
• 18 dB Gain at 28 GHz
• 29 dBm Nominal P1dB
• 37dBm OTOI typical at 28GHz
• Input/Output RL < -10 dB
• Bias 6 - 7V @ 630 mA

Primary Applications
• Point-to-Point Radio
• Point-to-Multipoint Communications
• Ka Band Sat-Com




Numéro de pièce similaire - TGA1172

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1172-SCC TRIQUINT-TGA1172-SCC Datasheet
329Kb / 8P
   27 - 32 GHz 1W Power Amplifier
More results


Description similaire - TGA1172

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TriQuint Semiconductor
TGA1172-SCC TRIQUINT-TGA1172-SCC Datasheet
329Kb / 8P
   27 - 32 GHz 1W Power Amplifier
TGA4509-EPU TRIQUINT-TGA4509-EPU Datasheet
153Kb / 8P
   27 - 31 GHz 1W Power Amplifier
TGA1135B-SCC TRIQUINT-TGA1135B-SCC Datasheet
1Mb / 10P
   18-27 GHz 1W Power Amplifier
TGA1135B-SCC TRIQUINT-TGA1135B-SCC_15 Datasheet
930Kb / 10P
   18 27 GHz 1W Power Amplifier
TGA4509 TRIQUINT-TGA4509_15 Datasheet
284Kb / 8P
   27 to 31 GHz 1W Power Amplifier
TGA1073B-SCC TRIQUINT-TGA1073B-SCC Datasheet
437Kb / 7P
   27- 32 GHz 0.7 Watt Power Amplifier
TGA1082B TRIQUINT-TGA1082B Datasheet
405Kb / 3P
   27- 32 GHz 1.5 Watt Power Amplifier
TGA1073B-SCC TRIQUINT-TGA1073B-SCC_15 Datasheet
441Kb / 7P
   27 32 GHz 0.7 Watt Power Amplifier
logo
Analog Devices
HMC1132PM5E AD-HMC1132PM5E Datasheet
349Kb / 17P
   27 GHz to 32 GHz, GaAs, pHEMT, MMIC Power Amplifier
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
AMMP-6430 AVAGO-AMMP-6430 Datasheet
895Kb / 11P
   27-32 GHz 0.5W Power Amplifier in SMT Package
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com