Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STK433-060-E Fiches technique (PDF) - Sanyo Semicon Device

STK433-060-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device
No de pièce STK433-060-E
Télécharger  STK433-060-E Télécharger

Taille du fichier   228.86 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W

STK433-060-E Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
STK433-060-E Datasheet PDF - Sanyo Semicon Device

No de pièce STK433-060-E
Télécharger  STK433-060-E Click to download

Taille du fichier   228.86 Kbytes
Page   11 Pages
Fabricant  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Site Internet  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device
Description Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 50W50W

STK433-060-E Fiches technique (HTML) - Sanyo Semicon Device

Back Button STK433-060-E Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device STK433-060-E Datasheet HTML 10Page - Sanyo Semicon Device Next Button 

STK433-060-E Détails du produit

Overview

The STK433-070-E is a hybrid IC designed to be used in 60W ×2ch class AB audio power amplifiers.



Features

•Pin-to-pin compatible outputs ranging from 30W to 60W.

•Can be used to replace the STK433-100 series (80Wto 150W/2ch)and STK433-200/-300 series (3-channel) due to its pin compatibility

•Miniature package (47.0mm ×25.6mm ×9.0mm)

•Output load impedance: RL= 6Ωto 4Ωsupported

•Allowable load shorted time: 0.3 second

•Allows the use of predesigned applications for standby and mute circuits.



Applications

•Audio power amplifiers.




Numéro de pièce similaire - STK433-060-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-060N-E SANYO-STK433-060N-E Datasheet
279Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 50W50W
logo
ON Semiconductor
STK433-060N-E ONSEMI-STK433-060N-E Datasheet
372Kb / 11P
   2ch class-AB Audio Power IC
April, 2013
More results


Description similaire - STK433-060-E

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sanyo Semicon Device
STK433-760-E SANYO-STK433-760-E Datasheet
205Kb / 12P
   2-channel class AB audio power IC, 50W50W
STK433-060N-E SANYO-STK433-060N-E Datasheet
279Kb / 11P
   2channel class-AB Audio Power IC 50W50W
STK433-290-E SANYO-STK433-290-E Datasheet
209Kb / 13P
   Thick-Film Hybrid IC 3-channel class AB audio power IC, 3-channel class AB audio power IC,
STK433-100-E SANYO-STK433-100-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 100W100W
STK433-120-E SANYO-STK433-120-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 120W120W
STK433-130-E SANYO-STK433-130-E Datasheet
185Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 150W150W
STK433-070-E SANYO-STK433-070-E Datasheet
228Kb / 11P
   Thick-Film Hybrid IC 2-channel class AB audio power IC, 60W60W
STK415-090-E SANYO-STK415-090-E Datasheet
186Kb / 12P
   2-Channel Power Switching Audio Power IC, 50W50W
STK433-040-E SANYO-STK433-040-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 40W40W
STK433-030-E SANYO-STK433-030-E Datasheet
228Kb / 11P
   2-channel class AB audio power IC, 30W30W
More results




À propos de Sanyo Semicon Device


Sanyo Semiconductor Device Corporation, ou Sanyo Semicon Device, était une filiale de Sanyo Electric Co., Ltd., une société d'électronique japonaise. Le dispositif Sanyo Semicon était un fabricant de dispositifs semi-conducteurs, y compris des diodes, des transistors et d'autres composants pour l'électronique grand public, l'automobile et les applications industrielles. La société a été créée en 1970 et a eu son siège à Osaka, au Japon.

Le dispositif Sanyo Semicon était connu pour ses produits de haute qualité et son engagement à répondre aux besoins de ses clients. L'entreprise s'est concentrée sur la recherche et le développement et a participé au développement de nouvelles technologies et de nouvelles produits pour l'industrie des semi-conducteurs. Les produits de Sanyo Semicon Device ont été largement utilisés dans une variété d'applications et ont aidé à soutenir la croissance de l'industrie de l'électronique.

En 2010, Sanyo Electric a été acquise par Panasonic Corporation, une société mondiale d'électronique de premier plan. En conséquence, Sanyo Semicon Device est devenu une filiale de Panasonic et a été intégrée dans son entreprise de semi-conducteurs. L'acquisition a permis à Panasonic d'élargir son portefeuille de produits et ses offres sur le marché des semi-conducteurs et de renforcer encore sa position dans l'industrie de l'électronique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com