Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FFH60UP40S3 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FFH60UP40S3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FFH60UP40S3
Télécharger  FFH60UP40S3 Télécharger

Taille du fichier   502.96 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60A, 400V UItrafast Rectifier

FFH60UP40S3 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FFH60UP40S3 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FFH60UP40S3
Télécharger  FFH60UP40S3 Click to download

Taille du fichier   502.96 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 60A, 400V UItrafast Rectifier

FFH60UP40S3 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FFH60UP40S3 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FFH60UP40S3 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FFH60UP40S3 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FFH60UP40S3 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FFH60UP40S3 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FFH60UP40S3 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FFH60UP40S3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFH60UP40S FAIRCHILD-FFH60UP40S Datasheet
185Kb / 5P
   60A, 400V UItrafast Rectifier
logo
Inchange Semiconductor ...
FFH60UP40S ISC-FFH60UP40S Datasheet
403Kb / 2P
   Ultrafast Rectifier
More results


Description similaire - FFH60UP40S3

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FFH60UP40S FAIRCHILD-FFH60UP40S Datasheet
185Kb / 5P
   60A, 400V UItrafast Rectifier
logo
MacMic
MM60F040B MACMIC-MM60F040B Datasheet
302Kb / 3P
   400V 60A FRED
logo
Nihon Inter Electronics...
P2H60F4 NIEC-P2H60F4 Datasheet
155Kb / 3P
   FRD MODULE 60A/400V
logo
Digitron Semiconductors
MBR6035 DIGITRON-MBR6035 Datasheet
851Kb / 4P
   60A SCHOTTKY RECTIFIER
MBR6045WT DIGITRON-MBR6045WT Datasheet
158Kb / 2P
   60A SCHOTTKY RECTIFIER
MBR6045PT DIGITRON-MBR6045PT Datasheet
146Kb / 2P
   60A SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Silicon Supplies
MURC1540 SS-MURC1540 Datasheet
1Mb / 4P
   400V 15A 60ns Rectifier
Rev 1.0 27/12/22
1N4004 SS-1N4004 Datasheet
283Kb / 2P
   400V 1A Standard Rectifier
Rev 1.0 25/08/23
logo
Diodes Incorporated
SBL6030PT DIODES-SBL6030PT_1 Datasheet
74Kb / 3P
   60A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30050 Rev. 5 - 2
SBL6030PT DIODES-SBL6030PT Datasheet
63Kb / 2P
   60A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30050 Rev. B-2
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com