Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDP18N20F Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDP18N20F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDP18N20F
Télécharger  FDP18N20F Télécharger

Taille du fichier   689.97 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 200V, 18A, 0.14廓

FDP18N20F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDP18N20F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDP18N20F
Télécharger  FDP18N20F Click to download

Taille du fichier   689.97 Kbytes
Page   10 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 200V, 18A, 0.14廓

FDP18N20F Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDP18N20F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDP18N20F Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor

FDP18N20F Détails du produit

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switching mode power supplies and active power factor correction.

Features
• RDS(on) = 0.12Ω ( Typ.)@ VGS = 10V, ID = 9A
• Low gate charge ( Typ. 20nC)
• Low Crss ( Typ. 24pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improve dv/dt capability
• RoHS compliant




Numéro de pièce similaire - FDP18N20F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDP18N20F FAIRCHILD-FDP18N20F Datasheet
298Kb / 14P
   DESIGN/PROCESS CHANGE NOTIFICATION
logo
Inchange Semiconductor ...
FDP18N20F ISC-FDP18N20F Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FDP18N20F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
First Components Intern...
IRF640 FCI-IRF640 Datasheet
158Kb / 5P
   18A 200V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK640D FS-FTK640D Datasheet
433Kb / 7P
   18A, 200V, 0.155廓 , N-CHANNEL POWER MOS FET
logo
First Components Intern...
IRF640FP FCI-IRF640FP Datasheet
231Kb / 5P
   IRF640FP 18A 200V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
UF640V UTC-UF640V Datasheet
214Kb / 5P
   18A, 200V, 0.18OHM N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
HY ELECTRONIC CORP.
HY18N20D HY-HY18N20D Datasheet
242Kb / 4P
   200V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
HY18N20T HY-HY18N20T Datasheet
242Kb / 4P
   200V / 18A N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Thinki Semiconductor Co...
IRF640PBF THINKISEMI-IRF640PBF Datasheet
1,002Kb / 6P
   18A,200V Heatsink N-Channel Type Power MOSFET
logo
Intersil Corporation
IRF240 INTERSIL-IRF240 Datasheet
59Kb / 7P
   18A, 200V, 0.180 Ohm, N-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP52N20 FAIRCHILD-FDP52N20 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel MOSFET 200V, 52A, 0.049廓
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM60NB190CI TSC-TSM60NB190CI Datasheet
830Kb / 8P
   N-Channel Power MOSFET 600V, 18A, 0.19廓
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com