Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDMS6681Z Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDMS6681Z Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDMS6681Z
Télécharger  FDMS6681Z Télécharger

Taille du fichier   244.98 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel PowerTrench짰MOSFET -30 V, -49 A, 3.2 m��

FDMS6681Z Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDMS6681Z Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDMS6681Z
Télécharger  FDMS6681Z Click to download

Taille du fichier   244.98 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description P-Channel PowerTrench짰MOSFET -30 V, -49 A, 3.2 m��

FDMS6681Z Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDMS6681Z Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDMS6681Z Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FDMS6681Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS6673BZ FAIRCHILD-FDMS6673BZ Datasheet
283Kb / 7P
   P-Channel PowerTrench짰 MOSFET -30 V, -28 A, 6.8 m?
More results


Description similaire - FDMS6681Z

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS8023S FAIRCHILD-FDMS8023S Datasheet
265Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 SyncFETTM 30 V, 49 A, 2.4 m廓
FDMS7658AS FAIRCHILD-FDMS7658AS Datasheet
476Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 SyncFETTM 30 V, 49 A, 1.9 m廓
logo
ON Semiconductor
NVTFS014P04M8L ONSEMI-NVTFS014P04M8L Datasheet
229Kb / 7P
   MOSFET ??Power, Single, P-Channel -40 V, 13.8 m, -49 A
May, 2020 ??Rev. 4
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7656AS FAIRCHILD-FDMS7656AS Datasheet
311Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 SyncFET??30 V, 49 A, 1.8 m廓
FDS6575 FAIRCHILD-FDS6575_01 Datasheet
68Kb / 5P
   P-Channel 2.5V Specified PowerTrench짰MOSFET
FDMS3008SDC FAIRCHILD-FDMS3008SDC Datasheet
348Kb / 9P
   N-Channel Dual CoolTM PowerTrench짰 SyncFETTM 30 V, 49 A, 2.6 m廓
logo
Renesas Technology Corp
UPA2739T1A RENESAS-UPA2739T1A Datasheet
149Kb / 7P
   P-channel MOSFET -30 V, -85 A, 2.8 m
UPA2737GR RENESAS-UPA2737GR Datasheet
198Kb / 8P
   P-channel MOSFET -30 V, -11 A, 13 m
UPA2815T1S RENESAS-UPA2815T1S Datasheet
189Kb / 7P
   P-channel MOSFET-30 V, ??1 A, 11 m
UPA2735GR RENESAS-UPA2735GR Datasheet
188Kb / 8P
   P-channel MOSFET -30 V, -16 A, 5.0 m
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com