Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDG6332C_F085 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDG6332C_F085 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDG6332C_F085
Télécharger  FDG6332C_F085 Télécharger

Taille du fichier   284.44 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 20V N & P-Channel PowerTrench짰MOSFETs

FDG6332C_F085 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDG6332C_F085 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDG6332C_F085
Télécharger  FDG6332C_F085 Click to download

Taille du fichier   284.44 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 20V N & P-Channel PowerTrench짰MOSFETs

FDG6332C_F085 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDG6332C_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDG6332C_F085 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor

FDG6332C_F085 Détails du produit

General Description
The N & P-Channel MOSFETs are produced using Fairchild Semiconductor’s advanced PowerTrench process that has been especially tailored to minimize on-state resistance and yet maintain superior switching performance.
These devices have been designed to offer exceptional power dissipation in a very small footprint for applications where the bigger more expensive TSSOP-8 and SSOP-6 packages are impractical.

Features
• Q1 0.7 A, 20V.
   RDS(ON) = 300 mW @ VGS = 4.5 V
   RDS(ON) = 400 mW @ VGS = 2.5 V
• Q2 –0.6 A, –20V.
   RDS(ON) = 420 mW @ VGS = –4.5 V
   RDS(ON) = 630 mW @ VGS = –2.5 V
• Low gate charge
• High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
• SC70-6 package: small footprint (51% smaller than
   SSOT-6); low profile (1mm thick)
• Qualified to AEC Q101
• RoHS Compliant

Applications
• DC/DC converter
• Load switch
• LCD display inverter




Numéro de pièce similaire - FDG6332C_F085

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6332C FAIRCHILD-FDG6332C Datasheet
93Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
More results


Description similaire - FDG6332C_F085

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6335N FAIRCHILD-FDG6335N Datasheet
66Kb / 5P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
logo
Guangdong Kexin Industr...
KDR8702H KEXIN-KDR8702H Datasheet
78Kb / 3P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WCM2007 WILLSEMI-WCM2007 Datasheet
3Mb / 11P
   N- and P-Channel, 20V, MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2116NP FS-FTK2116NP Datasheet
1Mb / 6P
   20V N P Dual Channel MOSFETs
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6332C FAIRCHILD-FDG6332C Datasheet
93Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDC6420C FAIRCHILD-FDC6420C Datasheet
102Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFETs
FDR8702H FAIRCHILD-FDR8702H Datasheet
200Kb / 8P
   20V N & P-Channel PowerTrench MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4622 AOSMD-AO4622_10 Datasheet
257Kb / 9P
   20V Dual P N-Channel MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK2116DFN22 FS-FTK2116DFN22 Datasheet
859Kb / 6P
   20V NP Dual Channel MOSFETs
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com