Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CHDTC614TKPT Fiches technique (PDF) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

CHDTC614TKPT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
No de pièce CHDTC614TKPT
Télécharger  CHDTC614TKPT Télécharger

Taille du fichier   75.02 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Site Internet  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Description NPN Digital Silicon Transistor

CHDTC614TKPT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CHDTC614TKPT Datasheet PDF - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

No de pièce CHDTC614TKPT
Télécharger  CHDTC614TKPT Click to download

Taille du fichier   75.02 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  CHENMKO [Chenmko Enterprise Co. Ltd.]
Site Internet  http://www.chenmko.com
Logo CHENMKO - Chenmko Enterprise Co. Ltd.
Description NPN Digital Silicon Transistor

CHDTC614TKPT Fiches technique (HTML) - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

CHDTC614TKPT Datasheet HTML 1Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. CHDTC614TKPT Datasheet HTML 2Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd. CHDTC614TKPT Datasheet HTML 3Page - Chenmko Enterprise Co. Ltd.

CHDTC614TKPT Détails du produit

g
VOLTAGE 20 Volts CURRENT 600 mAmpere

FEATURE
* Small surface mounting type. (SOT-23)
* In addition to the features of regular digital transistor.
   VCE(sat)=40mV at IC/IB=50mA/2.5mA,makes these transistors
   ideal for muting circuits.
* These transistors can be used at high current levels,IC=600mA
* Internal isolated NPN transistors in one package.
* Built in single resistor(R1=10kΩ, Typ. )

APPLICATION
* Switching circuit, Inverter, Interface circuit, Driver circuit.




Numéro de pièce similaire - CHDTC614TKPT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHDTC614TUPT CHENMKO-CHDTC614TUPT Datasheet
78Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
More results


Description similaire - CHDTC614TKPT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Infineon Technologies A...
BCR135 INFINEON-BCR135 Datasheet
490Kb / 10P
   NPN Silicon Digital Transistor
May-17-2004
BCR503 INFINEON-BCR503 Datasheet
43Kb / 4P
   NPN Silicon Digital Transistor
Jun-29-2001
BCR523 INFINEON-BCR523 Datasheet
114Kb / 4P
   NPN Silicon Digital Transistor
Dec-13-2001
BCR108TE6327 INFINEON-BCR108TE6327 Datasheet
216Kb / 9P
   NPN Silicon Digital Transistor
Aug-29-2003
BCR133 INFINEON-BCR133 Datasheet
490Kb / 10P
   NPN Silicon Digital Transistor
Jun-14-2004
logo
Chenmko Enterprise Co. ...
CHUMG8PT CHENMKO-CHUMG8PT Datasheet
135Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
CHDTC144TKPT CHENMKO-CHDTC144TKPT Datasheet
75Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
CHDTC144TMPT CHENMKO-CHDTC144TMPT Datasheet
90Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
CHDTC144WKPT CHENMKO-CHDTC144WKPT Datasheet
100Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
CHDTC363EKPT CHENMKO-CHDTC363EKPT Datasheet
134Kb / 3P
   NPN Digital Silicon Transistor
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com