Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SMCJ13A Fiches technique (PDF) - SynSemi, Inc.

SMCJ13A Datasheet PDF - SynSemi, Inc.
No de pièce SMCJ13A
Télécharger  SMCJ13A Télécharger

Taille du fichier   162.82 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Site Internet  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMCJ13A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SMCJ13A Datasheet PDF - SynSemi, Inc.

No de pièce SMCJ13A
Télécharger  SMCJ13A Click to download

Taille du fichier   162.82 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Site Internet  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Description SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

SMCJ13A Fiches technique (HTML) - SynSemi, Inc.

SMCJ13A Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. SMCJ13A Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc. SMCJ13A Datasheet HTML 3Page - SynSemi, Inc.

SMCJ13A Détails du produit

Stand-off Voltage : 5.0 to 188V
Peak Pulse Power : 1500 W

FEATURES :
* 1500W surge capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)
* Typical IR less then 1mA above 10V




Numéro de pièce similaire - SMCJ13A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SMCJ13A VISHAY-SMCJ13A Datasheet
93Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 20-Dec-11
logo
Jinan Jing Heng Electro...
SMCJ13A JINGHENG-SMCJ13A Datasheet
139Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Dc Components
SMCJ13A DCCOM-SMCJ13A Datasheet
1Mb / 4P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMCJ13A MCC-SMCJ13A Datasheet
249Kb / 5P
   Transient Voltage Suppressor 5.0 to 440 Volts 1500 Watt
logo
Vishay Siliconix
SMCJ13A VISHAY-SMCJ13A Datasheet
96Kb / 5P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 11-Dec-12
More results


Description similaire - SMCJ13A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
EIC discrete Semiconduc...
SMBJ50 EIC-SMBJ50 Datasheet
110Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
STUB06I EIC-STUB06I_05 Datasheet
79Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Diotech Company.
3.0SMCJ5.0 DIOTECH-3.0SMCJ5.0 Datasheet
1Mb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
EIC discrete Semiconduc...
3.0SMCJ11 EIC-3.0SMCJ11 Datasheet
58Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
3.0SMCJ11C EIC-3.0SMCJ11C Datasheet
57Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
MIC GROUP RECTIFIERS
SMB5.0 MIC-SMB5.0 Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Pan Jit International I...
SMF5.0A_SERIES PANJIT-SMF5.0A_SERIES_14 Datasheet
84Kb / 6P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Sangdest Microelectroni...
3.0SMCJ-GT3 SMC-3.0SMCJ-GT3 Datasheet
291Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SMAJ PACELEADER-SMAJ Datasheet
4Mb / 4P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMBJ PACELEADER-SMBJ Datasheet
342Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SMCJ PACELEADER-SMCJ Datasheet
349Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com